データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MSAU102 データシート(PDF) 3 Page - Minmax Technology Co., Ltd.

部品番号 MSAU102
部品情報  DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MINMAX [Minmax Technology Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.minmax.com.tw
Logo MINMAX - Minmax Technology Co., Ltd.

MSAU102 データシート(HTML) 3 Page - Minmax Technology Co., Ltd.

  MSAU102 Datasheet HTML 1Page - Minmax Technology Co., Ltd. MSAU102 Datasheet HTML 2Page - Minmax Technology Co., Ltd. MSAU102 Datasheet HTML 3Page - Minmax Technology Co., Ltd. MSAU102 Datasheet HTML 4Page - Minmax Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MSAU100 SERIES
DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
E-mail:sales@minmax.com.tw
Tel:886-6-2923150
2015/07/31 REV:7 Page 3 of 4
Package Specifications
Mechanical Dimensions (5V & 12V Input)
Connecting Pin Patterns
Mechanical Dimensions (24V Input)
Connecting Pin Patterns
All dimensions in mm (inches)
Tolerance: X.X±0.25 (X.XX±0.01)
X.XX±0.13 ( X.XXX±0.005)
Pins ±0.05 (±0.002)
Pin Connections
Physical Characteristics
Pin
Function
Case Size (5V&12V Input)
:
12.7x8.0x6.8mm (0.50x0.31x0.27 inches)
1
-Vin
Case Size (24V Input)
:
12.7x8.3x7.8mm (0.50x0.33x0.31 inches)
2
+Vin
3
NA
Case Material
:
Molding (flammability to UL 94V-0 rated)
4
-Vout
5
+Vout
Weight (5V&12V Input)
:
1.5g
6
NA
Weight (24V Input)
:
1.8g
7
NA
8
NA
NA : Not Available for Electrical Connection
7.62 [0.30]
2.54 [0.10]
1.2 [0.05]
7.62 [0.30]
2.54 [0.10]
1.2 [0.05]
12.7 [0.5]
0.60 [0.02]
1
23
4
8
7
6
5
[0.1]
2.54
[0.3]
7.62
S
SEATING
PLANE
9.2 [0.36]
7.0 [0.28]
0.15 S
A
( Magnification of A )
Top View
9.0 [0.35]
7.4 [0.29]
A
12.7 [0.5]
[0.1]
2.54
[0.1]
7.62
0.60 [0.02]
( Magnification of A )
S
SEATING
PLANE
0.15 S
1
23
4
8
7
6
5
Top View


同様の部品番号 - MSAU102

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Total Power Internation...
MSAU102 TOTAL-POWER-MSAU102 Datasheet
184Kb / 6P
   MSAU100 SERIES 1 WATT ULTRA MINIATURE SMD DC/DC CONVERTERS SINGLE OUTPUT
logo
Minmax Technology Co., ...
MSAU102 MINMAX-MSAU102 Datasheet
237Kb / 8P
   1W, Miniature SMD, Single Output DC/DC Converters
MSAU102 MINMAX-MSAU102 Datasheet
265Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD Package with Industry Standard Pinout
logo
Total Power Internation...
MSAU102 TOTAL-POWER-MSAU102 Datasheet
454Kb / 4P
   SMD Package with Industry Standard Pinout
More results

同様の説明 - MSAU102

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Delta Electronics, Inc.
SA01D DELTA-SA01D Datasheet
202Kb / 4P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
logo
Minmax Technology Co., ...
MSLU100 MINMAX-MSLU100_15 Datasheet
644Kb / 6P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
MSAU200 MINMAX-MSAU200_15 Datasheet
654Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
logo
Delta Electronics, Inc.
SH01S DELTA-SH01S Datasheet
208Kb / 5P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
SA01D DELTA-SA01D_14 Datasheet
335Kb / 7P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
logo
Minmax Technology Co., ...
MSPU01H MINMAX-MSPU01H_15 Datasheet
803Kb / 4P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD-Package
logo
Delta Electronics, Inc.
SA01S DELTA-SA01S Datasheet
241Kb / 4P
   1W DC/DC CONVERTER, SMD-Package
logo
Minmax Technology Co., ...
MSCW01 MINMAX-MSCW01_15 Datasheet
551Kb / 5P
   DC/DC CONVERTER 1W, SMD Package
logo
Mean Well Enterprises C...
SFTN01 MEANWELL-SFTN01 Datasheet
154Kb / 4P
   1W SMD Package DC-DC Unregulated Converter
DETN01 MEANWELL-DETN01 Datasheet
154Kb / 4P
   1W SMD Package DC-DC Unregulated Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com