データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM90P03-03P データシート(PDF) 4 Page - Analog Power

部品番号 AM90P03-03P
部品情報  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANALOGPOWER [Analog Power]
ホームページ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM90P03-03P データシート(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM90P03-03P Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM90P03-03P Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM90P03-03P Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM90P03-03P Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM90P03-03P Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Analog Power
AM90P03-03P
7. Gate Charge
9. Safe Operating Area
10. Single Pulse Maximum Power Dissipation
8. Normalized On-Resistance Vs
Junction Temperature
11. Normalized Thermal Transient Junction to Ambient
Typical Electrical Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
100
200
300
Qg - Total Gate Charge (nC)
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000
VDS Drain to Source Voltage (V)
10 uS
100 uS
1 mS
10 mS
100 mS
1 SEC
10 SEC
100 SEC
DC
Idm limit
Limited by
RDS
1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (SEC)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
RθJA(t) = r(t) + RθJA
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
0.5
1
1.5
2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -JunctionTemperature(°C)
P(pk)
t1
t2
RθJA = 62.5 °C /W
VDS = -15V
ID = -20A
© Preliminary
4
Publication Order Number:
DS_AM90P03-03P_1A


同様の部品番号 - AM90P03-03P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Power
AM90P03-02P ANALOGPOWER-AM90P03-02P Datasheet
60Kb / 2P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - AM90P03-03P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com