データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX55C13 データシート(PDF) 2 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

部品番号 BZX55C13
部品情報  ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HOTTECH [GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.]
ホームページ  http://www.hottech.net.cn/
Logo HOTTECH - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

BZX55C13 データシート(HTML) 2 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

  BZX55C13 Datasheet HTML 1Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. BZX55C13 Datasheet HTML 2Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. BZX55C13 Datasheet HTML 3Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Page:P3-P2
Glass-Encapsulate Diodes
GUANGDONG
HOTTECH
INDUSTRIAL
CO,. LTD.
Type
Zener Voltage Range
Dynamic Resistance
Reverse Leakage Current
Temp.
Coefficient of
Zener Voltage
Vznom
V
lZT
mA
VZT
V
rZJT
Max.(Ω)
rZJK
Max.(Ω)
IZK
mA
Ta =25
O
C
Max.(µA)
Ta=125
OC
Max.(µA)
IR at VR
V
TYKZ
%/K
BZX55C2V0
2
5
1.8...2.15
85
600
1
100
200
1
-0.09...-0.06
BZX55C2V2
2.2
5
2.08...2.33
85
600
1
75
160
1
-0.09...-0.06
BZX55C2V4
2.4
5
2.28...2.56
85
600
1
50
100
1
-0.09...-0.06
BZX55C2V7
2.7
5
2.5...2.9
85
600
1
10
50
1
-0.09...-0.06
BZX55C3V0
3
5
2.8...3.2
85
600
1
4
40
1
-0.08...-0.05
BZX55C3V3
3.3
5
3.1...3.5
85
600
1
2
40
1
-0.08...-0.05
BZX55C3V6
3.6
5
3.4...3.8
85
600
1
2
40
1
-0.08...-0.05
BZX55C3V9
3.9
5
3.7...4.1
85
600
1
2
40
1
-0.08...-0.05
BZX55C4V3
4.3
5
4...4.6
75
600
1
1
20
1
-0.06...-0.03
BZX55C4V7
4.7
5
4.4...5
60
600
1
0.5
10
1
-0.05...+0.02
BZX55C5V1
5.1
5
4.8...5.4
35
550
1
0.1
2
1
-0.02...+0.02
BZX55C5V6
5.6
5
5.2...6
25
450
1
0.1
2
1
-0.05...+0.05
BZX55C6V2
6.2
5
5.8...6.6
10
200
1
0.1
2
2
0.03...0.06
BZX55C6V8
6.8
5
6.4...7.2
8
150
1
0.1
2
3
0.03...0.07
BZX55C7V5
7.5
5
7...7.9
7
50
1
0.1
2
5
0.03...0.07
BZX55C8V2
8.2
5
7.7...8.7
7
50
1
0.1
2
6.2
0.03...0.08
BZX55C9V1
9.1
5
8.5...9.6
10
50
1
0.1
2
6.8
0.03...0.09
BZX55C10
10
5
9.4...10.6
15
70
1
0.1
2
7.5
0.03...0.1
BZX55C11
11
5
10.4...11.6
20
70
1
0.1
2
8.2
0.03...0.11
BZX55C12
12
5
11.4...12.7
20
90
1
0.1
2
9.1
0.03...0.11
BZX55C13
13
5
12.4...14.1
26
110
1
0.1
2
10
0.03...0.11
BZX55C15
15
5
13.8...15.6
30
110
1
0.1
2
11
0.03...0.11
BZX55C16
16
5
15.3...17.1
40
170
1
0.1
2
12
0.03...0.11
BZX55C18
18
5
16.8...19.1
50
170
1
0.1
2
13
0.03...0.11
BZX55C20
20
5
18.8...21.2
55
220
1
0.1
2
15
0.03...0.11
BZX55C22
22
5
20.8...23.3
55
220
1
0.1
2
16
0.04...0.12
BZX55C24
24
5
22.8...25.6
80
220
1
0.1
2
18
0.04...0.12
BZX55C27
27
5
25.1...28.9
80
220
1
0.1
2
20
0.04...0.12
BZX55C30
30
5
28...32
80
220
1
0.1
2
22
0.04...0.12
BZX55C33
33
5
31...35
80
220
1
0.1
2
24
0.04...0.12
BZX55C36
36
5
34...38
80
220
1
0.1
2
27
0.04...0.12
BZX55C39
39
2.5
37...41
90
500
0.5
0.1
5
30
0.04...0.12
BZX55C43
43
2.5
40...46
90
500
0.5
0.1
5
33
0.04...0.12
BZX55C47
47
2.5
44...50
110
600
0.5
0.1
5
36
0.04...0.12
BZX55C51
51
2.5
48...54
125
700
0.5
0.1
10
39
0.04...0.12
BZX55C56
56
2.5
52...60
135
700
0.5
0.1
10
43
0.04...0.12
BZX55C62
62
2.5
58...66
150
1000
0.5
0.1
10
47
0.04...0.12
BZX55C68
68
2.5
64...72
200
1000
0.5
0.1
10
51
0.04...0.12
BZX55C75
75
2.5
70...79
250
1000
0.5
0.1
10
56
0.04...0.12
BZX55C82
82
2.5
77...87
300
1500
0.25
0.1
10
62
0.05...0.12
BZX55C91
91
1
85...96
450
2000
0.1
0.1
10
68
0.05...0.12
BZX55C100
100
1
94...106
450
5000
0.1
0.1
10
75
0.05...0.12
NOTE:Measured with pulses Tp=20m
BZX55C2V0---BZX55C100


同様の部品番号 - BZX55C13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BZX55C13 WINNERJOIN-BZX55C13 Datasheet
302Kb / 5P
   Zener diode
logo
Vishay Siliconix
BZX55C13 VISHAY-BZX55C13 Datasheet
70Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 4, 01-Apr-99
logo
Zibo Seno Electronic En...
BZX55C13 ZSELEC-BZX55C13 Datasheet
46Kb / 3P
   500mW ZENER DIODE
logo
First Components Intern...
BZX55C13 FCI-BZX55C13 Datasheet
114Kb / 2P
   1/2 Watt ZENER DIODES (2.4V to 91V)
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZX55C13 LUGUANG-BZX55C13 Datasheet
78Kb / 2P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results

同様の説明 - BZX55C13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com