データシートサーチシステム |
|
TA4802S データシート(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TA4802S データシート(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
7 / 12 page TA48018,02,025,03,033,05F/S 2004-07-01 7 TA48**F PDmax – Ta TA48**S PDmax – Ta VOUT – Tj VOUT – VIN IB – VIN IB – Tj Ambient temperature Ta (°C) Ambient temperature Ta (°C) Junction temperature Tj (°C) Input voltage VIN (V) Input voltage VIN (V) Junction temperature Tj (°C) 0 12 2 160 0 100 60 8 6 10 20 80 140 Ta = Tc 4 40 120 30 × 30 × 0.8 mmt Single 50 × 50 × 0.8 mmt Condition: Number of IC = 1 Reflow soldering on a ceramic substrate 0 24 4 160 0 100 60 16 12 20 20 80 140 Ta = Tc 8 40 120 No heat sink Thermal resistance Rth (j-a): 62.5°C/W Rth (j-c): 6.25°C/W 3.1 3.5 150 −50 3.3 3.4 50 3.2 0 100 TA48033F/S VIN = 5 V IOUT = 5 mA IOUT = 1 A 0 20 8 16 4 150 −50 50 0 100 TA48033F/S VIN = 5 V 12 IOUT = 0 A IOUT = 0.5 A 0 10 4 8 2 8 0 4 2 6 TA48033F/S Tj = 25°C 6 IOUT = 0.1 A IOUT = 10 mA 0 4 8 0 2 3 4 1 2 6 TA48033F/S Tj = 25°C 0.5 A 0.1 A IOUT = 10 mA |
同様の部品番号 - TA4802S |
|
同様の説明 - TA4802S |