データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLE5009-E1000 データシート(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 TLE5009-E1000
部品情報  GMR-Based Angular Sensor
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE5009-E1000 データシート(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE5009-E1000 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG TLE5009-E1000 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TLE5009-E1000 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TLE5009-E1000 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TLE5009-E1000 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TLE5009-E1000 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TLE5009-E1000 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TLE5009-E1000 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG TLE5009-E1000 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 32 page
background image
TLE5009
List of Tables
Data Sheet
6
Rev. 1.1, 2012-04
Table 1
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 2
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 3
Operating range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 4
Electrical parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 5
ESD protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 6
Single-ended output parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 7
Differential output parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 8
Angle performance in differential applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 9
Valid vector length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 10
Package parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
List of Tables


同様の部品番号 - TLE5009-E1000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
TLE5009-E1000 INFINEON-TLE5009-E1000 Datasheet
1Mb / 32P
   3V to 5.5V operating supply voltage
Rev. 1.1, 2012-04
More results

同様の説明 - TLE5009-E1000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
TLE5010 INFINEON-TLE5010 Datasheet
2Mb / 56P
   GMR Based Angular Sensor
V 0.9, May 2007
TLI5012 INFINEON-TLI5012 Datasheet
2Mb / 44P
   GMR-Based Angular Sensor for Rotary Switches
V 0.41, 2009-03
TLE5012 INFINEON-TLE5012_10 Datasheet
1Mb / 64P
   GMR-Based Angular Sensor for Rotor-Position Sensing
V 1.0, 2010-11
TLE5012 INFINEON-TLE5012 Datasheet
2Mb / 57P
   GMR-Based Angular Sensor for Rotor Position Sensing
V 0.46, 2009-09
TLE5014SP16E0001 INFINEON-TLE5014SP16E0001 Datasheet
892Kb / 29P
   GMR-based Angle Sensor
Rev. 1.1 2019-04-04
TLI5012BE1000 INFINEON-TLI5012BE1000_15 Datasheet
2Mb / 37P
   GMR-Based Angle Sensor
Rev. 1.1, 2015-09
TLE5014SP16E0002 INFINEON-TLE5014SP16E0002 Datasheet
912Kb / 29P
   GMR-based Angle Sensor
Rev. 1.1 2019-04-04
TLE5012BD INFINEON-TLE5012BD Datasheet
674Kb / 17P
   GMR-Based Dual Die Angle Sensor
Rev. 1.1, 2015-03-12
TLE5011 INFINEON-TLE5011 Datasheet
1Mb / 43P
   GMR Angle Sensor
May 2010 V1.1
TLE5011 INFINEON-TLE5011_11 Datasheet
577Kb / 45P
   GMR Angle Sensor
March 2011
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com