データシートサーチシステム |
|
LM123 データシート(PDF) 5 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
LM123 データシート(HTML) 5 Page - National Semiconductor (TI) |
5 / 8 page Typical Applications (Continued) Adjustable Regulator 0V−10V @ 3A DS007771-7 A1 — LM101A C1 — 2 µF Optional — Improves Ripple Rejection, Noise, and Transient Response Trimming Output to 5V DS007771-8 Adjustable Output 5V−10V 0.1% Regulation DS007771-4 *Select to Set Output Voltage **Select to Draw 25 mA from V− www.national.com 5 |
同様の部品番号 - LM123 |
|
同様の説明 - LM123 |