データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC257 データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC257
部品情報  Quad 2-input multiplexer 3-state
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC257 データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC257 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC257 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC257 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC257 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC257 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC257 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC257 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC257 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC257 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
1998 Sep 30
10
Philips Semiconductors
Product specification
Quad 2-input multiplexer; 3-state
74HC/HCT257
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD (1)
E (1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
0.21
0.05
1.80
1.65
0.25
0.38
0.25
0.20
0.09
6.4
6.0
5.4
5.2
0.65
1.25
7.9
7.6
1.03
0.63
0.9
0.7
1.00
0.55
8
0
o
o
0.13
0.2
0.1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
SOT338-1
94-01-14
95-02-04
(1)
w M
bp
D
HE
E
Z
e
c
v M A
X
A
y
1
8
16
9
θ
A
A1
A2
L p
Q
detail X
L
(A )
3
MO-150AC
pin 1 index
0
2.5
5 mm
scale
SSOP16: plastic shrink small outline package; 16 leads; body width 5.3 mm
SOT338-1
A
max.
2.0


同様の部品番号 - 74HC257

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
74HC257 TI-74HC257 Datasheet
52Kb / 7P
[Old version datasheet]   High Speed CMOS Logic Quad 2-Input Multiplexer with Three-State Non-Inverting Outputs
logo
Toshiba Semiconductor
74HC257 TOSHIBA-74HC257 Datasheet
250Kb / 6P
   QUAD 2-CHANEL MULTIPLEXER (3-STATE)
logo
Hitachi Semiconductor
74HC257 HITACHI-74HC257 Datasheet
52Kb / 9P
   Quad. 2-to-1-line Data Selectors/Multiplexers(with noninverted 3-state outputs)
logo
NXP Semiconductors
74HC257 NXP-74HC257 Datasheet
185Kb / 17P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 05-13 January 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC257 NEXPERIA-74HC257 Datasheet
249Kb / 15P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 8 - 9 February 2021
More results

同様の説明 - 74HC257

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74AHC257 PHILIPS-74AHC257 Datasheet
97Kb / 20P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
2000 Apr 03
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT257 NEXPERIA-74AHCT257 Datasheet
601Kb / 16P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 02 - 9 May 2008
logo
NXP Semiconductors
74LV257 PHILIPS-74LV257 Datasheet
114Kb / 12P
   Quad 2-input multiplexer 3-State
1998 May 20
74HC_HCT257 PHILIPS-74HC_HCT257_15 Datasheet
195Kb / 18P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 6-26 January 2015
74AHC_AHCT257 PHILIPS-74AHC_AHCT257_15 Datasheet
99Kb / 16P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 02-9 May 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC257-Q100 NEXPERIA-74HC257-Q100 Datasheet
1Mb / 16P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
74AHC257-Q100 NEXPERIA-74AHC257-Q100 Datasheet
706Kb / 17P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
74HCT257 NEXPERIA-74HCT257 Datasheet
249Kb / 15P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 8 - 9 February 2021
logo
NXP Semiconductors
74HC257 NXP-74HC257 Datasheet
185Kb / 17P
   Quad 2-input multiplexer; 3-state
Rev. 05-13 January 2010
74AHC257 NXP-74AHC257_08 Datasheet
99Kb / 16P
   Quad 2-input multiplexer 3-state
Rev. 02-9 May 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com