データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMM7G30US60N データシート(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FMM7G30US60N
部品情報  Compact & Complex Module
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FMM7G30US60N データシート(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FMM7G30US60N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FMM7G30US60N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FMM7G30US60N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FMM7G30US60N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FMM7G30US60N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FMM7G30US60N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FMM7G30US60N Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FMM7G30US60N Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FMM7G30US60N Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
FMM7G30US60N Rev. A
0
4 0 0
8 0 0
1 2 0 0
1 6 0 0
1 E - 3
0 . 0 1
0 . 1
1
1 0
1 0 0
1 0 0 0
25℃
T
C = 125
V
R, Reverse Voltage [V]
5
1015
2025
30
0.5
1
10
20
Common Cathode
di/dt = 60A/us
T
C =
25℃
T
C = 100
I
rr
T
rr
Forward Current, I
F [A]
01
23
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Common Cathode
V
GE = 0V
T
C =
25℃
T
C = 125
Forward Voltage, V
F [V]
0
100
200
300
400
500
600
700
0.1
1
10
100
Single Nonrepetitive
Pulse T
J
125℃
V
GE = 15V
R
G = 15 Ω
Collector-Emitter Voltage, V
CE [V]
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
03
69
1 2
1 5
3 0 0 V
2 0 0 V
V
C C
= 1 0 0 V
C o m m o n E m i t t e r
R
L
= 1 0
T
C
= 2 5 o C
G a t e C h a r g e , Q
g
[ n C ]
Fig 13. Gate Charge Characteristics
Fig 14. RBSOA Characteristics
Fig 15. Forward Characteristics
Fig 16. Reverse Recovery Characteristics
Fig 17. Rectifier( Converter ) Characteristics
Fig 18. Rectifier( Converter ) Characteristics
0.1
1
10
100
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
25℃
TC =125℃
VF, Forward Voltage [V]


同様の部品番号 - FMM7G30US60N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
FMM75-01F IXYS-FMM75-01F Datasheet
46Kb / 2P
   HiPerFETTM Power MOSFET Phaseleg Topology in ISOPLUS i4-PACTM
More results

同様の説明 - FMM7G30US60N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FMS6G10US60 FAIRCHILD-FMS6G10US60 Datasheet
794Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMS6G15US60 FAIRCHILD-FMS6G15US60 Datasheet
738Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMS6G15US60S FAIRCHILD-FMS6G15US60S Datasheet
754Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMS7G10US60S FAIRCHILD-FMS7G10US60S Datasheet
799Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMS7G15US60 FAIRCHILD-FMS7G15US60 Datasheet
747Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMC7G20US60 FAIRCHILD-FMC7G20US60 Datasheet
650Kb / 9P
   Compact & Complex Module
FMC7G30US60 FAIRCHILD-FMC7G30US60 Datasheet
662Kb / 9P
   Compact & Complex Module
FMC7G50US60 FAIRCHILD-FMC7G50US60 Datasheet
667Kb / 9P
   Compact & Complex Module
FMS7G20US60 FAIRCHILD-FMS7G20US60 Datasheet
902Kb / 9P
   Compact & Complex Module
FMS7G20US60S FAIRCHILD-FMS7G20US60S Datasheet
781Kb / 10P
   Compact & Complex Module
FMC6G15US60 FAIRCHILD-FMC6G15US60 Datasheet
657Kb / 9P
   Compact & Complex Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com