データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC100E164FNR2G データシート(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC100E164FNR2G
部品情報  5V ECL 16:1 Multiplexer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100E164FNR2G データシート(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC100E164FNR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E164FNR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E164FNR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E164FNR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100E164FNR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100E164FNR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100E164FNR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100E164FNR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MC10E164, MC100E164
www.onsemi.com
3
Table 3. MAXIMUM RATINGS
Symbol
Parameter
Condition 1
Condition 2
Rating
Unit
VCC
PECL Mode Power Supply
VEE = 0 V
8
V
VI
PECL Mode Input Voltage
NECL Mode Input Voltage
VEE = 0 V
VCC = 0 V
VI ≤ VCC
VI ≥ VEE
6
−6
V
Iout
Output Current
Continuous
Surge
50
100
mA
TA
Operating Temperature Range
0 to +85
°C
Tstg
Storage Temperature Range
−65 to +150
°C
qJA
Thermal Resistance (Junction-to-Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
PLCC−28
63.5
43.5
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction-to-Case)
Standard Board
PLCC−28
22 to 26
°C/W
Tsol
Wave Solder (Pb-Free)
265
°C
Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.


同様の部品番号 - MC100E164FNR2G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC100E164FNR2G ONSEMI-MC100E164FNR2G Datasheet
125Kb / 9P
   5V ECL 16:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com