データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SD2-D データシート(PDF) 6 Page - Cooper Bussmann, Inc.

部品番号 SD2-D
部品情報  NH bases
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
ホームページ  http://www.cooperbussmann.com
Logo COOPER - Cooper Bussmann, Inc.

SD2-D データシート(HTML) 6 Page - Cooper Bussmann, Inc.

  SD2-D Datasheet HTML 1Page - Cooper Bussmann, Inc. SD2-D Datasheet HTML 2Page - Cooper Bussmann, Inc. SD2-D Datasheet HTML 3Page - Cooper Bussmann, Inc. SD2-D Datasheet HTML 4Page - Cooper Bussmann, Inc. SD2-D Datasheet HTML 5Page - Cooper Bussmann, Inc. SD2-D Datasheet HTML 6Page - Cooper Bussmann, Inc. SD2-D Datasheet HTML 7Page - Cooper Bussmann, Inc. SD2-D Datasheet HTML 8Page - Cooper Bussmann, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
6
Technical Data 10163
Effective March 2015
Bussmann series
NH bases
EATON www.eaton.com
Dimensions (mm) 1-pole, size 4
Size
Poles/Type
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
NH4
1-pole 1250A
295
255
90
52
105
47
122
M16x40
30
14
40
150
92
M12x40
1-pole 1600A
295
255
90
60
105
50
125
M16x40
30
14
40
150
92
M12x40
Dimensions (mm) 3-pole, size 00
Size
Poles/Type
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
NH00
3-pole
120
102
35.5
20
56
24
51
M8x20
25
8
-
103.5 34
146
89


同様の部品番号 - SD2-D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SD2 ETC2-SD2 Datasheet
945Kb / 2P
   Universal Bi-Level dimming control module for use with 0-10V dimmable LED Drivers
logo
Sirectifier Semiconduct...
SD20 SIRECTIFIER-SD20 Datasheet
217Kb / 2P
   Discrete Diodes
logo
SHIKUES Electronics
SD20 SKTECHNOLGY-SD20 Datasheet
740Kb / 3P
   Unidirectional TVS Diodes
logo
AiT Semiconductor Inc.
SD20 AITSEMI-SD20 Datasheet
372Kb / 5P
   350W UNIDIRECTIONAL TVS DIODES
REV1.0
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
SD20 DAESAN-SD20 Datasheet
395Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

同様の説明 - SD2-D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cooper Bussmann, Inc.
C5268-1 COOPER-C5268-1 Datasheet
55Kb / 1P
   Fuse Bases (Blocks)
logo
Systemsensor advanced i...
B401BH SYSTEMSENSOR-B401BH Datasheet
106Kb / 4P
   Sounder Bases
logo
Molex Electronics Ltd.
1210120013 MOLEX-1210120013 Datasheet
116Kb / 1P
   B20 SERIES BASES
2006/04/15
1210120047 MOLEX-1210120047 Datasheet
158Kb / 2P
   B22 SERIES BASES
2006/04/15
1210120095 MOLEX-1210120095 Datasheet
128Kb / 1P
   B28 SERIES BASES
2006.04.15
1210120009 MOLEX-1210120009 Datasheet
89Kb / 1P
   B15 SERIES BASES
2006/04/15
1210120099 MOLEX-1210120099 Datasheet
128Kb / 1P
   B28 SERIES BASES
2006/04/15
1210130199 MOLEX-1210130199 Datasheet
128Kb / 1P
   B28 SERIES BASES
2006/04/15
1210130233 MOLEX-1210130233 Datasheet
128Kb / 1P
   B28 SERIES BASES
2006/04/15
1210120168 MOLEX-1210120168 Datasheet
116Kb / 1P
   B20 SERIES BASES
2006/04/15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com