データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAT24-02LS データシート(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BAT24-02LS
部品情報  Silicon Schottky Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAT24-02LS データシート(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BAT24-02LS_11 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BAT24-02LS_11 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAT24-02LS_11 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAT24-02LS_11 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAT24-02LS_11 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAT24-02LS_11 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2011-06-15
4
BAT24-02LS
Reverse current IR = ƒ(VR)
TA = 25 °C
0
1
2
V
4
VR
-7
10
-6
10
-5
10
A
Forward Voltage VF = ƒ (TA)
IF = Parameter
-50
-25
0
25
50
°C
100
TA
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
V
0.5
100µA
1mA
10mA
Forward current IF = ƒ (VF)
TA = 25 °C
0
0.2
0.4
0.6
V
1
VF
-8
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
A
Forward current IF = ƒ (TS)
0
15
30
45
60
75
90 105 120 °C
150
TS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
mA
120


同様の部品番号 - BAT24-02LS_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BAT24-02LS INFINEON-BAT24-02LS Datasheet
574Kb / 6P
   Silicon Schottky Diode
2008-08-26
More results

同様の説明 - BAT24-02LS_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
E4D20120G CREE-E4D20120G Datasheet
2Mb / 6P
   Silicon Carbide Schottky Diode Silicon Carbide Schottky Diode
logo
Infineon Technologies A...
BAS52 INFINEON-BAS52 Datasheet
394Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode
Nov-04-2002
BAS140W INFINEON-BAS140W Datasheet
506Kb / 8P
   Silicon Schottky Diode
Jan-16-200
BAS170W INFINEON-BAS170W Datasheet
46Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode
Aug-06-2001
BAT14 INFINEON-BAT14 Datasheet
386Kb / 3P
   Silicon Schottky Diode
Feb-03-2003
BAT60B INFINEON-BAT60B Datasheet
419Kb / 4P
   Silicon Schottky Diode
Jun-15-2004
BAT2402LSE6327 INFINEON-BAT2402LSE6327 Datasheet
578Kb / 6P
   Silicon Schottky Diode
2011-06-15
logo
Central Semiconductor C...
CMOSH2-4L CENTRAL-CMOSH2-4L_15 Datasheet
494Kb / 2P
   SILICON SCHOTTKY DIODE
logo
M/A-COM Technology Solu...
SMS202 MA-COM-SMS202 Datasheet
532Kb / 3P
   Silicon Schottky Diode
logo
Continental Device Indi...
UBMS10BC CDIL-UBMS10BC Datasheet
122Kb / 3P
   SILICON SCHOTTKY DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT17-04W KEXIN-BAT17-04W Datasheet
47Kb / 1P
   Silicon Schottky Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com