データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD2062FJ データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 BD2062FJ
部品情報  2.4A Current Limit High Side Switch ICs
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD2062FJ データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  BD2062FJ Datasheet HTML 1Page - Rohm BD2062FJ Datasheet HTML 2Page - Rohm BD2062FJ Datasheet HTML 3Page - Rohm BD2062FJ Datasheet HTML 4Page - Rohm BD2062FJ Datasheet HTML 5Page - Rohm BD2062FJ Datasheet HTML 6Page - Rohm BD2062FJ Datasheet HTML 7Page - Rohm BD2062FJ Datasheet HTML 8Page - Rohm BD2062FJ Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
BD2062FJ
BD2066FJ
Datasheet
Electrical Characteristics - continued
BD2066FJ (Unless otherwise specified VIN = 5.0V, Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Conditions
Min
Typ
Max
Operating Current
IDD
-
130
180
μA
VEN = 5V , OUT=OPEN
Standby Current
ISTB
-
0.01
1
μA
VEN = 0V , OUT=OPEN
EN Input Voltage
VENH
2.0
-
-
V
High Input
VENL
-
-
0.8
V
Low Input
EN Input Current
IEN
-1.0
+0.01
+1.0
μA
VEN = 0V or VEN = 5V
/OC Output Low Voltage
V/OC
-
-
0.5
V
I/OC = 1mA
/OC Output Leak Current
IL/OC
-
0.01
1
μA
V/OC = 5V
/OC Delay Time
t/OC
10
15
20
ms
ON-Resistance
RON
-
80
125
IOUT = 500mA
Switch Leak Current
ILSW
-
-
1.0
μA
VEN = 0V, VOUT = 0V
Reverse Leak Current
ILREV
-
-
1.0
μA
VOUT = 5.5V, VIN = 0V
Current Limit Threshold
ITH
1.5
2.4
3.0
A
Short Circuit Current
ISC
1.1
1.5
2.1
A
VOUT = 0V
CL = 47μF (RMS)
Output Rise Time
tON1
-
0.8
10
ms
RL = 10Ω
Output Turn-ON Time
tON2
-
1.1
20
ms
RL = 10Ω
Output Fall Time
tOFF1
-
5
20
μs
RL = 10Ω
Output Turn-OFF Time
tOFF2
-
10
40
μs
RL = 10Ω
UVLO Threshold
VTUVH
2.1
2.3
2.5
V
Increasing VIN
VTUVL
2.0
2.2
2.4
V
Decreasing VIN
4/22
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
TSZ02201-0E3E0H300160-1-2
21.Aug.2014 Rev.003


同様の部品番号 - BD2062FJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD2062FJ ROHM-BD2062FJ Datasheet
121Kb / 5P
   High side switch IC
BD2062FJ ROHM-BD2062FJ Datasheet
331Kb / 17P
   2ch High Side Switch ICs for USB Devices and Memory Cards
BD2062FJ-LB ROHM-BD2062FJ-LB Datasheet
535Kb / 25P
   2ch High Side Switch ICs for USB Devices and Memory Cards
BD2062FJ-LBE2 ROHM-BD2062FJ-LBE2 Datasheet
535Kb / 25P
   2ch High Side Switch ICs for USB Devices and Memory Cards
BD2062FJ ROHM-BD2062FJ_11 Datasheet
331Kb / 17P
   2ch High Side Switch ICs for USB Devices and Memory Cards
More results

同様の説明 - BD2062FJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD82061FVJ-LB ROHM-BD82061FVJ-LB Datasheet
529Kb / 25P
   2.4A Current Limit High Side Switch ICs
BD6517F-E2 ROHM-BD6517F-E2 Datasheet
1Mb / 34P
   Current Limit High Side Switch ICs
BD2262G-MGTR ROHM-BD2262G-MGTR Datasheet
616Kb / 37P
   Current Limit High Side Switch ICs
BD226XG-M ROHM-BD226XG-M Datasheet
615Kb / 37P
   Current Limit High Side Switch ICs
03.Feb.2014 Rev.001
BD6512F-E2 ROHM-BD6512F-E2 Datasheet
1Mb / 34P
   Current Limit High Side Switch ICs
BD2046AFJ ROHM-BD2046AFJ_14 Datasheet
1,011Kb / 27P
   0.5A Current Limit High Side Switch ICs
BD2224G ROHM-BD2224G_14 Datasheet
1,013Kb / 26P
   0.75A Current Limit High Side Switch ICs
BD2240G ROHM-BD2240G_14 Datasheet
1,006Kb / 27P
   1.0A Current Limit High Side Switch ICs
BD82000FVJ-LB ROHM-BD82000FVJ-LB Datasheet
532Kb / 26P
   1.5A Current Limit High Side Switch ICs
BD82046FVJ ROHM-BD82046FVJ Datasheet
998Kb / 24P
   3.2A Current Limit High Side Switch ICs
26.MAY.2014 Rev.002
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com