データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD2221G-TR データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 BD2221G-TR
部品情報  0.75A Current Limit Latch Off High Side Switch ICs
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD2221G-TR データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  BD2221G-TR Datasheet HTML 1Page - Rohm BD2221G-TR Datasheet HTML 2Page - Rohm BD2221G-TR Datasheet HTML 3Page - Rohm BD2221G-TR Datasheet HTML 4Page - Rohm BD2221G-TR Datasheet HTML 5Page - Rohm BD2221G-TR Datasheet HTML 6Page - Rohm BD2221G-TR Datasheet HTML 7Page - Rohm BD2221G-TR Datasheet HTML 8Page - Rohm BD2221G-TR Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
BD2220G
BD2221G
Datasheet
Electrical Characteristics – continued
BD2221G
(VIN= 5V, Ta= 25°C, unless otherwise specified.)
DC Characteristics
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Conditions
Min
Typ
Max
Operating Current
IDD
-
110
160
μA
V/EN = 0V
VOUT = Open
Standby Current
ISTB
-
0.01
5
μA
V/EN = 5V
VOUT = Open
/EN Input Voltage
V/ENH
2.0
-
-
V
High Input
V/ENL
-
-
0.8
V
Low Input
/EN Input Leakage
I/EN
-1.0
+0.01
+1.0
μA
V/EN = 0V or 5V
ON-Resistance
RON
-
160
210
IOUT = 50mA
Switch Leak Current
ILSW
-
-
1.0
μA
V/EN = 0V, VOUT = 0V
Reverse Leak Current
IREV
-
-
1.0
μA
VOUT = 5.5V, VIN = 0V
Over-Current Threshold
ITH
0.5
-
1.0
A
Short Circuit Output Current
ISC
0.35
-
-
A
VOUT = 0V, RMS
/OC Output Low Voltage
V/OC
-
-
0.4
V
I/OC = 0.5mA
UVLO Threshold
VTUVH
2.1
2.3
2.5
V
VIN Increasing
VTUVL
2.0
2.2
2.4
V
VIN Decreasing
AC Characteristics
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Conditions
Min
Typ
Max
Output Rise Time
tON1
-
1
6
ms
RL = 20Ω
Output Turn ON Time
tON2
-
1.5
10
ms
RL = 20Ω
Output Fall Time
tOFF1
-
1
20
μs
RL = 20Ω
Output Turn OFF Time
tOFF2
-
3
40
μs
RL = 20Ω
/OC Delay Time
t/OC
10
15
20
ms
4/22
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
TSZ02201-0E3E0H300190-1-2
21.Aug.2014 Rev.003


同様の部品番号 - BD2221G-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD2221G-LBTR ROHM-BD2221G-LBTR Datasheet
549Kb / 24P
   1ch Small Package High Side Switch ICs
More results

同様の説明 - BD2221G-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD2246G ROHM-BD2246G_14 Datasheet
1Mb / 27P
   0.75A Current Limit High Side Switch ICs
BD2224G ROHM-BD2224G_14 Datasheet
1,013Kb / 26P
   0.75A Current Limit High Side Switch ICs
BD6517F-E2 ROHM-BD6517F-E2 Datasheet
1Mb / 34P
   Current Limit High Side Switch ICs
BD2262G-MGTR ROHM-BD2262G-MGTR Datasheet
616Kb / 37P
   Current Limit High Side Switch ICs
BD226XG-M ROHM-BD226XG-M Datasheet
615Kb / 37P
   Current Limit High Side Switch ICs
03.Feb.2014 Rev.001
BD6512F-E2 ROHM-BD6512F-E2 Datasheet
1Mb / 34P
   Current Limit High Side Switch ICs
BD6538G ROHM-BD6538G_14 Datasheet
1Mb / 25P
   Output OFF Latch High Side Switch ICs
BD6538G-LB ROHM-BD6538G-LB Datasheet
512Kb / 24P
   Output OFF Latch High Side Switch ICs
BD2046AFJ ROHM-BD2046AFJ_14 Datasheet
1,011Kb / 27P
   0.5A Current Limit High Side Switch ICs
BD2062FJ ROHM-BD2062FJ_14 Datasheet
1Mb / 26P
   2.4A Current Limit High Side Switch ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com