データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC100LVEP111MNG データシート(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC100LVEP111MNG
部品情報  2.5V / 3.3V 2:1:10 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100LVEP111MNG データシート(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC100LVEP111MNG Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
MC100LVEP111
www.onsemi.com
9
50
W
VT = VCC − 2.0 V
LVPECL
Driver
Z0 = 50 W
Z0 = 50 W
VCC
VCC
VEE
VEE
50
W
VTT
CLKx
CLK
Figure 6. LVPECL in Interface
50
W*
LVDS
Driver
Z0 = 50 W
Z0 = 50 W
VCC
VCC
GND
GND
50
W*
Figure 7. LVDS in Interface
MC100LVEP111
MC100LVEP111
CLKx
CLK
100
W
50
W
HSTL
Driver
Z0 = 50 W
Z0 = 50 W
VCC
VCC
VEE
VEE
50
W
VDDQ
CLKx
CLK
Figure 8. HSTL in Interface
Figure 9. Standard 50
W Load CML in Interface
MC100LVEP111
50
W
CML
Driver
Z0 = 50 W
Z0 = 50 W
VCC
VCC
VEE
VEE
50
W
VCC
CLKx
CLK
MC100LVEP111


同様の部品番号 - MC100LVEP111MNG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC100LVEP111MNG ONSEMI-MC100LVEP111MNG Datasheet
155Kb / 10P
   2.5V / 3.3V 1:10 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 13
More results

同様の説明 - MC100LVEP111MNG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC100LVEP111 ONSEMI-MC100LVEP111_06 Datasheet
155Kb / 10P
   2.5V / 3.3V 1:10 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 13
MC100LVEP14 ONSEMI-MC100LVEP14_06 Datasheet
137Kb / 9P
   2.5V / 3.3V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 11
NB100LVEP221 ONSEMI-NB100LVEP221_06 Datasheet
165Kb / 11P
   2.5V/3.3V 1:20 Differential HSTL/ECL/PECL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 7
NB100LVEP221 ONSEMI-NB100LVEP221 Datasheet
94Kb / 10P
   2.5V/3.3V 1:20 Differential HSTL/ECL/PECL Clock Driver
January, 2003 - Rev. 4
MC100LVEP14 ONSEMI-MC100LVEP14_14 Datasheet
96Kb / 7P
   2.5V / 3.3V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
April, 2014 ??Rev. 14
MC100LVEP210 ONSEMI-MC100LVEP210_06 Datasheet
159Kb / 9P
   2.5V / 3.3V 1:5 Dual Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
June, 2006 ??Rev. 12
MC100LVEP210 ONSEMI-MC100LVEP210_14 Datasheet
109Kb / 9P
   2.5V / 3.3V 1:5 Dual Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
May, 2014 ??Rev. 15
MC100EP14 ONSEMI-MC100EP14 Datasheet
66Kb / 8P
   3.3V / 5V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
June, 2004 ??Rev. 3
MC100EP14 ONSEMI-MC100EP14_14 Datasheet
91Kb / 8P
   3.3V / 5V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
April, 2014 ??Rev. 7
MC100EP14 ONSEMI-MC100EP14_06 Datasheet
132Kb / 9P
   3.3V / 5V 1:5 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com