データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMDJ7.5A データシート(PDF) 4 Page - Dc Components

部品番号 SMDJ7.5A
部品情報  RECTIFIER SPECIALISTS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DCCOM [Dc Components]
ホームページ  http://www.dccomponents.com
Logo DCCOM - Dc Components

SMDJ7.5A データシート(HTML) 4 Page - Dc Components

  SMDJ7.5A Datasheet HTML 1Page - Dc Components SMDJ7.5A Datasheet HTML 2Page - Dc Components SMDJ7.5A Datasheet HTML 3Page - Dc Components SMDJ7.5A Datasheet HTML 4Page - Dc Components SMDJ7.5A Datasheet HTML 5Page - Dc Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
R
DC COMPONENTS CO., LTD.
SMDJ (3000W) SERIES TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
SMDJ40
40
44.40
54.30
1
5
71.4
42.02
SMDJ40A
40
44.40
49.10
1
5
64.5
46.51
SMDJ43
43
47.80
58.40
1
5
76.7
39.11
SMDJ43A
43
47.80
52.80
1
5
69.4
43.23
SMDJ45
45
50.00
61.10
1
5
80.3
37.36
SMDJ45A
45
50.00
55.30
1
5
72.7
41.27
SMDJ48
48
53.30
65.10
1
5
85.5
35.09
SMDJ48A
48
53.30
58.90
1
5
77.4
38.76
SMDJ51
51
56.70
69.30
1
5
91.1
32.93
SMDJ51A
51
56.70
62.70
1
5
82.4
36.41
SMDJ54
54
60.00
73.30
1
5
96.3
31.15
SMDJ54A
54
60.00
66.30
1
5
87.1
34.44
SMDJ58
58
64.40
78.70
1
5
103
29.13
SMDJ58A
58
64.40
71.20
1
5
93.6
32.05
SMDJ60
60
66.70
81.50
1
5
107
28.04
SMDJ60A
60
66.70
73.70
1
5
96.8
30.99
SMDJ64
64
71.10
86.90
1
5
114
26.32
SMDJ64A
64
71.70
78.60
1
5
103
29.13
SMDJ70
70
77.80
95.10
1
5
125
24.00
SMDJ70A
70
77.80
86.00
1
5
113
26.55
SMDJ75
75
83.30
102
1
5
134
22.39
SMDJ75A
75
83.30
92.10
1
5
121
24.79
SMDJ78
78
86.70
106
1
5
139
21.58
SMDJ78A
78
86.70
95.80
1
5
126
23.81
SMDJ80
80
88.80
108
1
5
143.2
20.95
SMDJ80A
80
88.80
97.60
1
5
129.6
21.15
SMDJ85
85
94.40
115
1
5
151
19.87
SMDJ85A
85
94.40
104
1
5
137
21.90
SMDJ90
90
100
122
1
5
160
18.75
SMDJ90A
90
100
111
1
5
146
20.55
SMDJ100
100
111
136
1
5
179
16.76
SMDJ100A
100
111
123
1
5
162
18.52
SMDJ110
110
122
149
1
5
196
15.31
SMDJ110A
110
122
135
1
5
177
16.95
SMDJ120
120
133
163
1
5
214
14.02
SMDJ120A
120
133
147
1
5
193
15.54
SMDJ130
130
144
176
1
5
231
12.99
SMDJ130A
130
144
159
1
5
209
14.35
SMDJ140
140
155
190.4
1
5
250.6
11.97
SMDJ140A
140
155
171
1
5
226.8
13.23
SMDJ150
150
167
204
1
5
268
11.19
SMDJ150A
150
167
185
1
5
243
12.35
SMDJ160
160
178
218
1
5
287
10.45
SMDJ160A
160
178
197
1
5
259
11.58
SMDJ170
170
189
231
1
5
304
9.87
SMDJ170A
170
189
209
1
5
275
10.91
SMDJ180
180
200
244.8
1
5
322.2
9.31
SMDJ180A
180
200
220
1
5
291.6
10.29
SMDJ190
190
211
258.4
1
5
340.1
8.82
SMDJ190A
190
211
232
1
5
307.8
9.75
Reverse
Stand-off
Voltage
Breakdown
Voltage
@ IT
Test
Current
IT
VRWM
Maximum
Reverse
Leakage
@ VRWM
Maximum
Clamping
Voltage
@ IPP
Maximum
Peak
Pulse
Current
VBR
V
Min.
Max.
V
V
mA
µA
µA
UNI-
BI-
IR
VC
IPP
V
A
TYPE
SMDJ5.0
5.0
6.40
7.30
10
1000
2000
9.6
312.50
SMDJ5.0A
5.0
6.40
7.00
10
1000
2000
9.2
326.09
SMDJ6.0
6.0
6.67
8.15
10
1000
2000
11.4
263.16
SMDJ6.0A
6.0
6.67
7.37
10
1000
2000
10.3
291.26
SMDJ6.5
6.5
7.22
8.82
10
500
1000
12.3
243.90
SMDJ6.5A
6.5
7.22
7.98
10
500
1000
11.2
267.86
SMDJ7.0
7.0
7.78
9.51
10
200
400
13.3
225.56
SMDJ7.0A
7.0
7.78
8.60
10
200
400
12.0
250.00
SMDJ7.5
7.5
8.33
10.20
1
100
200
14.3
209.79
SMDJ7.5A
7.5
8.33
9.21
1
100
100
15.0
232.56
SMDJ8.0
8.0
8.89
10.90
1
50
100
15.0
200.00
SMDJ8.0A
8.0
8.89
9.83
1
50
100
13.6
220.59
SMDJ8.5
8.5
9.44
11.50
1
25
50
15.9
188.68
SMDJ8.5A
8.5
9.44
10.40
1
25
50
14.4
208.33
SMDJ9.0
9.0
10.00
12.20
1
10
20
16.9
177.51
SMDJ9.0A
9.0
10.00
11.10
1
10
20
15.4
194.81
SMDJ10
10
11.10
13.60
1
5
18.8
159.57
SMDJ10A
10
11.10
12.30
1
5
17.0
176.47
SMDJ11
11
12.20
14.90
1
5
20.1
149.25
SMDJ11A
11
12.20
13.50
1
5
18.2
164.84
SMDJ12
12
13.30
16.30
1
5
22.0
136.36
SMDJ12A
12
13.30
14.70
1
5
19.9
150.75
SMDJ13
13
14.40
17.60
1
5
23.8
126.05
SMDJ13A
13
14.40
15.90
1
5
21.5
139.53
SMDJ14
14
15.60
19.10
1
5
25.8
116.28
SMDJ14A
14
15.60
17.20
1
5
23.2
129.31
SMDJ15
15
16.70
20.40
1
5
26.9
111.52
SMDJ15A
15
16.70
18.50
1
5
24.4
122.95
SMDJ16
16
17.80
21.80
1
5
28.8
104.17
SMDJ16A
16
17.80
19.70
1
5
26.0
115.38
SMDJ17
17
18.90
23.10
1
5
30.5
98.36
SMDJ17A
17
18.90
20.90
1
5
27.6
108.70
SMDJ18
18
20.00
24.40
1
5
32.2
93.17
SMDJ18A
18
20.00
22.10
1
5
29.2
102.74
SMDJ19
19
21.13
25.76
1
5
34.0
88.21
SMDJ19A
19
21.13
23.30
1
5
30.8
97.47
SMDJ20
20
22.20
27.10
1
5
35.8
83.80
SMDJ20A
20
22.20
24.50
1
5
32.4
92.59
SMDJ22
22
24.40
29.80
1
5
39.4
76.14
SMDJ22A
22
24.40
26.90
1
5
35.5
84.51
SMDJ24
24
26.70
32.60
1
5
43.0
69.77
SMDJ24A
24
26.70
29.50
1
5
38.9
77.12
SMDJ26
26
28.90
35.30
1
5
46.6
64.38
SMDJ26A
26
28.90
31.90
1
5
42.1
71.26
SMDJ28
28
31.10
38.00
1
5
50.0
60.00
SMDJ28A
28
31.10
34.40
1
5
45.4
66.08
SMDJ30
30
33.30
40.70
1
5
53.5
56.07
SMDJ30A
30
33.30
36.80
1
5
48.4
61.98
SMDJ33
33
36.70
44.90
1
5
59.0
50.85
SMDJ33A
33
36.70
40.60
1
5
53.3
56.29
SMDJ36
36
40.00
48.90
1
5
64.3
46.66
SMDJ36A
36
40.00
44.20
1
5
58.1
51.64


同様の部品番号 - SMDJ7.5A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SMDJ7.5A ETC1-SMDJ7.5A Datasheet
546Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 TO 170 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power
logo
Littelfuse
SMDJ7.5A LITTELFUSE-SMDJ7.5A Datasheet
1,011Kb / 6P
   TVS Diodes Surface Mount ? 3000W > SMDJ series
Revised: JC.10/29/20
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMDJ7.5A SUNMATE-SMDJ7.5A Datasheet
537Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE
logo
Guangdong Juxing Electr...
SMDJ7.5A JUXING-SMDJ7.5A Datasheet
1Mb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Power 3000W
logo
MDE Semiconductor, Inc.
SMDJ7.5A MDE-SMDJ7.5A Datasheet
118Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

同様の説明 - SMDJ7.5A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Yea Shin Technology Co....
RS1A YEASHIN-RS1A Datasheet
208Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
logo
Dc Components
1EZ6.2 DCCOM-1EZ6.2 Datasheet
44Kb / 3P
   RECTIFIER SPECIALISTS
MBK22F DCCOM-MBK22F Datasheet
38Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
MB05F DCCOM-MB05F Datasheet
38Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
SMB2EZ6.2 DCCOM-SMB2EZ6.2 Datasheet
55Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
SPA2040 DCCOM-SPA2040 Datasheet
72Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
SQ1530 DCCOM-SQ1530 Datasheet
44Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
SS52F DCCOM-SS52F Datasheet
82Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
DZL4728A DCCOM-DZL4728A Datasheet
31Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
FMB05F DCCOM-FMB05F Datasheet
38Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
MB05S DCCOM-MB05S Datasheet
37Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com