データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD42530FP2-CE2 データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 BD42530FP2-CE2
部品情報  250 mA Output Voltage Tracker
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD42530FP2-CE2 データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  BD42530FP2-CE2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BD42530FP2-CE2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD42530FP2-CE2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD42530FP2-CE2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD42530FP2-CE2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD42530FP2-CE2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD42530FP2-CE2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD42530FP2-CE2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD42530FP2-CE2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 29 page
background image
Datasheet
Datasheet
2/25
BD42530xxx-C
Series
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111 • 15 • 001
www.rohm.com
TSZ02201-0G7G0AN00550-1-2
20.Apr.2016 Rev.001
Ordering Information
B
D
4
2
5
3
0
E
F
J
C
E2
Part Number
Package
EFJ:HTSOP-J8
FP2:TO263-5
C: for Automotive
Packaging and Forming Specification
E2: Embossed Tape and Reel
Lineup
Output Current
Package
Orderable Part Number
250 mA
HTSOP-J8
Reel of 2500
BD42530EFJ-CE2
TO263-5
Reel of 500
BD42530FP2-CE2


同様の部品番号 - BD42530FP2-CE2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD42530FP2-CE2 ROHM-BD42530FP2-CE2 Datasheet
1Mb / 30P
   250 mA Output Voltage Tracker
08.Nov.2021 Rev.004
More results

同様の説明 - BD42530FP2-CE2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD42530XXX-C ROHM-BD42530XXX-C Datasheet
1Mb / 30P
   250 mA Output Voltage Tracker
08.Nov.2021 Rev.004
BD42540FJ-C ROHM-BD42540FJ-C Datasheet
1Mb / 26P
   70 mA Output Voltage Tracker
BD42500G-C ROHM-BD42500G-C Datasheet
1Mb / 26P
   50 mA Output Voltage Tracker
logo
Infineon Technologies A...
TLE4251 INFINEON-TLE4251_07 Datasheet
373Kb / 13P
   Low Drop Voltage Tracker 400 mA output current capability
Rev. 2.9, 2007-03-20
logo
Rohm
BD3925HFP-C ROHM-BD3925HFP-C Datasheet
136Kb / 5P
   Voltage Tracker
BD3925FP-C ROHM-BD3925FP-C Datasheet
346Kb / 10P
   Voltage Tracker
logo
Texas Instruments
TPS77401-EP TI1-TPS77401-EP Datasheet
463Kb / 23P
[Old version datasheet]   250-mA LDO VOLTAGE REGULATOR WITH POWER-GOOD OUTPUT
logo
Infineon Technologies A...
TLE4251 INFINEON-TLE4251 Datasheet
110Kb / 12P
   Low Drop Voltage Tracker
Rev. 2.4 2001-05-07
TLS115B0 INFINEON-TLS115B0 Datasheet
994Kb / 25P
   High Precision Voltage Tracker
Rev. 1.00 2016-10-13
TLS105B0 INFINEON-TLS105B0 Datasheet
1Mb / 22P
   High Precision Voltage Tracker
Rev. 1.0 2018-01-22
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com