データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TP0620N3-GP002 データシート(PDF) 4 Page - Supertex, Inc

部品番号 TP0620N3-GP002
部品情報  P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUTEX [Supertex, Inc]
ホームページ  http://www.supertex.com
Logo SUTEX - Supertex, Inc

TP0620N3-GP002 データシート(HTML) 4 Page - Supertex, Inc

  TP0620N3-GP002 Datasheet HTML 1Page - Supertex, Inc TP0620N3-GP002 Datasheet HTML 2Page - Supertex, Inc TP0620N3-GP002 Datasheet HTML 3Page - Supertex, Inc TP0620N3-GP002 Datasheet HTML 4Page - Supertex, Inc TP0620N3-GP002 Datasheet HTML 5Page - Supertex, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
Supertex inc.
www.supertex.com
Doc.# DSFP-TP0620
C081313
TP0620
Typical Performance Curves (cont.)
V
DS (volts)
Output Characteristics
0
-10
-20
-30
-40
-50
-2.0
-1.6
-1.2
-0.8
-0.4
0
V
DS (volts)
V
GS = -10V
-8V
-4V
-6V
Saturation Characteristics
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0
-2
-4
-6
-8
-10
V
DS (volts)
V
GS = -10V
-8V
-4V
-6V
Transconductance vs. Drain Current
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
I
D (amperes)
250
200
150
100
50
0
T
A = 125
O
C
T
A = 25
O
C
T
A = -55
O
C
V
DS = -25V
0
25
50
75
100
125
150
Power Dissipation vs. Case Temperature
2.0
1.0
0
TO-92
T
C (
O
C)
Maximum Rated Safe Operating Area
-1.0
-10
-100
-1000
-10
-1.0
-0.1
-0.01
TO-92 (DC)
T
C = 25
O
C
Thermal Response Characteristics
0.001
0.01
0.1
1.0
10
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TO-92
P
D = 1W
T
C = 25
O
C
t
P (seconds)


同様の部品番号 - TP0620N3-GP002

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Supertex, Inc
TP0620N3 SUTEX-TP0620N3 Datasheet
477Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
logo
Microchip Technology
TP0620N3G MICROCHIP-TP0620N3G Datasheet
312Kb / 14P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
05/14/19
More results

同様の説明 - TP0620N3-GP002

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Zetex Semiconductors
BS250F ZETEX-BS250F Datasheet
80Kb / 3P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP2106A ZETEX-ZVP2106A Datasheet
51Kb / 3P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP2110A ZETEX-ZVP2110A Datasheet
65Kb / 3P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP2120G ZETEX-ZVP2120G Datasheet
74Kb / 3P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP3306F ZETEX-ZVP3306F Datasheet
109Kb / 2P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP4105A ZETEX-ZVP4105A Datasheet
49Kb / 1P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
logo
Diodes Incorporated
ZVP4424C DIODES-ZVP4424C Datasheet
44Kb / 1P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP1320A DIODES-ZVP1320A Datasheet
85Kb / 3P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVP0540A DIODES-ZVP0540A Datasheet
32Kb / 1P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
ZVN2110C DIODES-ZVN2110C Datasheet
43Kb / 1P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET
logo
Supertex, Inc
TP5335 SUTEX-TP5335_07 Datasheet
396Kb / 3P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com