データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N4213 データシート(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

部品番号 2N4213
部品情報  SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

2N4213 データシート(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  2N4213 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc 2N4213 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


同様の部品番号 - 2N4213

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N4213 NJSEMI-2N4213 Datasheet
96Kb / 1P
   SCR, V(DRM) = 50V TO 99.9V
logo
Digitron Semiconductors
2N4213 DIGITRON-2N4213 Datasheet
124Kb / 2P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS 1.6 AMPS RMS, 25-400 VOLTS
More results

同様の説明 - 2N4213

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
C122A1 MOTOROLA-C122A1 Datasheet
65Kb / 3P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
Power Innovations Ltd
TIC106 POINN-TIC106 Datasheet
165Kb / 8P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
TICP106 POINN-TICP106 Datasheet
95Kb / 6P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
MCR12D ONSEMI-MCR12D Datasheet
92Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
December, 1999 ??Rev. 2
logo
Transys Electronics
SC12 TRSYS-SC12 Datasheet
765Kb / 5P
   SILICON CONTROLLED RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
2N6504 ONSEMI-2N6504 Datasheet
50Kb / 8P
   Silicon Controlled Rectifiers
April, 2001 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MCR102 MOTOROLA-MCR102 Datasheet
79Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR22 MOTOROLA-MCR22 Datasheet
101Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR25 MOTOROLA-MCR25 Datasheet
431Kb / 6P
   Silicon Controlled Rectifiers
MCR310 MOTOROLA-MCR310 Datasheet
86Kb / 4P
   Silicon Controlled Rectifiers
logo
NTE Electronics
NTE5550 NTE-NTE5550 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com