データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STB8100 データシート(PDF) 3 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

部品番号 STB8100
部品情報  Ultralow forward voltage drop
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
ホームページ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

STB8100 データシート(HTML) 3 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  STB8100 Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STB8100 Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STB8100 Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STB8100 Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STB8100 Datasheet HTML 5Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STB8100 Datasheet HTML 6Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STB8100 Datasheet HTML 7Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd STB8100 Datasheet HTML 8Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
SANGDEST
MICROELECTRONICS
Technical Data
Green Products
Data Sheet N1578, Rev. -
• Weiqi Street, Airport Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China 211113
(86) 25-87123907
• FAX (86) 25-87123900 • World Wide Web Site - http://www.sangdest.com.cn • E-Mail Address - sales@ sangdest.com.cn •
ST8100
STB8100
STF8100
STD8100
ITO-220AC
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.30
4.50
4.70
A1
1.10
1.30
1.50
A2
2.80
3.00
3.20
A3
2.50
2.70
2.90
b
0.50
0.60
0.75
b1
1.10
1.20
1.35
b2
1.50
1.60
1.75
c
0.55
0.60
0.75
D
14.80
15.00
15.20
E
9.96
10.16
10.36
e-
2.55
-
e1
-
5.10
-
H1
6.50
6.70
6.90
L
12.70
13.20
13.70
L1
1.60
1.80
2.00
L2
0.80
1.00
1.20
L3
0.60
0.80
1.00
L4
-
1.10
1.50
ΦP1(上口)
3.30
3.50
3.70
ΦP2(下口)
2.99
3.19
3.39
Q
2.50
2.70
2.90
Θ15°
Θ24°
Θ3
10°
Θ45°
Θ55°


同様の部品番号 - STB8100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SMC Diode Solutions Co....
STB8100 SMCDIODE-STB8100 Datasheet
1Mb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
Rev. A
More results

同様の説明 - STB8100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sangdest Microelectroni...
ST560S SMC-ST560S Datasheet
181Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
STB40H100C SMC-STB40H100C Datasheet
205Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
logo
Vishay Siliconix
VS-95SQ015 VISHAY-VS-95SQ015 Datasheet
140Kb / 7P
   Ultralow forward voltage drop
Revision: 09-Sep-11
logo
Sangdest Microelectroni...
STF20H150C SMC-STF20H150C Datasheet
252Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
STF30H150C SMC-STF30H150C Datasheet
257Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
STF4080C SMC-STF4080C Datasheet
180Kb / 5P
   Ultralow forward voltage drop
logo
Vishay Siliconix
VS-8ETL06SPBF VISHAY-VS-8ETL06SPBF Datasheet
190Kb / 9P
   Benchmark ultralow forward voltage drop
Revision: 15-Nov-16
logo
Nihon Inter Electronics...
30D4 NIEC-30D4 Datasheet
21Kb / 2P
   LOW FORWARD VOLTAGE DROP
logo
Sangdest Microelectroni...
GBJ20005 SMC-GBJ20005 Datasheet
128Kb / 4P
   Low forward voltage drop
logo
FCI connector
75TR10 FCI-CONNECTOR-75TR10 Datasheet
173Kb / 1P
   Low Forward Voltage Drop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com