データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SIA513DJ データシート(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SIA513DJ
部品情報  N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIA513DJ データシート(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

Back Button SIA513DJ Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIA513DJ Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIA513DJ Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIA513DJ Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIA513DJ Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIA513DJ Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIA513DJ Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIA513DJ Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SIA513DJ Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
www.vishay.com
6
Document Number: 70443
S-80437-Rev. B, 03-Mar-08
Vishay Siliconix
SiA513DJ
New Product
N-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
2
4
6
8
10
12
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Package Limited
Power Derating
0
2
4
6
8
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)


同様の部品番号 - SIA513DJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIA513DJ VISHAY-SIA513DJ Datasheet
300Kb / 14P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SIA513DJ VISHAY-SIA513DJ_V01 Datasheet
300Kb / 14P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SIA513DJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3588DV VISHAY-SI3588DV Datasheet
59Kb / 7P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
SI3586DV VISHAY-SI3586DV Datasheet
362Kb / 4P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-May-05
SI1553CDL VISHAY-SI1553CDL Datasheet
262Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI3586DV VISHAY-SI3586DV_09 Datasheet
212Kb / 13P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 12-Oct-09
logo
Vaishali Semiconductor
SI3585DV VAISH-SI3585DV Datasheet
67Kb / 7P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4511DY VISHAY-SI4511DY Datasheet
77Kb / 8P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Aug-04
SI5509DC VISHAY-SI5509DC_08 Datasheet
134Kb / 12P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Mar-06
SI5515CDC VISHAY-SI5515CDC_10 Datasheet
276Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SIA519EDJ VISHAY-SIA519EDJ Datasheet
275Kb / 14P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Dec-09
SI4511DY VISHAY-SI4511DY_V01 Datasheet
142Kb / 9P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO7600 VBSEMI-AO7600 Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P- Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com