データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI9803DY データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI9803DY
部品情報  P-Channel Reduced Qg Fast Switching MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI9803DY データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI9803DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI9803DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI9803DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI9803DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Si9803DY
Vishay Siliconix
www.vishay.com
S FaxBack 408-970-5600
4
Document Number: 70638
S-49559—Rev. C, 11-Feb-98
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Threshold Voltage
Single Pulse Power
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
VSD – Source-to-Drain Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
TJ – Temperature (_C)
Time (sec)
–0.4
–0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
–50
0
50
100
150
0
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
0
246
8
TJ = 150_C
TJ = 25_C
2
1
0.1
0.01
ID = 5.9 A
ID = 250 mA
0
0.4
10
0.8
1.2
1.0
1.4
1
10–3
10–2
110
30
10–1
10–4
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 50_C/W
3. TJM – TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
0.01
0
0.1
80
100
20
40
60
110
30
Duty Cycle = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
40
0.2
0.6


同様の部品番号 - SI9803DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI9803DY-T1-E3 VBSEMI-SI9803DY-T1-E3 Datasheet
959Kb / 8P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI9803DY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7860DP-T1 VISHAY-SI7860DP-T1 Datasheet
147Kb / 7P
   N-Channel Reduced Qg, Fast Switching MOSFET
Rev. E, 09-Feb-09
SI4872DY VISHAY-SI4872DY Datasheet
57Kb / 4P
   N-Channel Reduced Qg, Fast Switching MOSFET
Rev. A, 17-Jul-00
SI4850EY VISHAY-SI4850EY Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel Reduced Qg, Fast Switching MOSFET
Rev. D, 29-Mar-04
SI6802DQ VISHAY-SI6802DQ Datasheet
59Kb / 4P
   N-Channel, Reduced Qg, Fast Switching MOSFET
Rev. C, 18-Dec-96
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTB6035 DINTEK-DTB6035 Datasheet
235Kb / 6P
   N-Channel Reduced Qg, Fast Switching MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4800BDY VISHAY-SI4800BDY Datasheet
252Kb / 9P
   N-Channel Reduced Qg, Fast Switching MOSFET
Rev. H, 29-Dec-08
SI4398DY VISHAY-SI4398DY Datasheet
104Kb / 6P
   N-Channel Reduced Qg, Fast Switching MOSFET
Rev. C, 14-Feb-11
SI4800BDY VISHAY-SI4800BDY_17 Datasheet
185Kb / 8P
   N-Channel Reduced Qg, Fast Switching MOSFET
Rev. H, 29-Dec-08
SI7384DP VISHAY-SI7384DP Datasheet
96Kb / 6P
   N-Channel Reduced Qg, Fast Switching MOSFET
Rev. C, 03-Mar-08
SI4800BDY-T1 VISHAY-SI4800BDY-T1 Datasheet
252Kb / 9P
   N-Channel Reduced Qg, Fast Switching MOSFET
Rev. H, 29-Dec-08
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com