データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

9R340C データシート(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 9R340C
部品情報  CoolMOS??Power Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

9R340C データシート(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

Back Button 9R340C Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG 9R340C Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG 9R340C Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG 9R340C Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG 9R340C Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG 9R340C Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG 9R340C Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG 9R340C Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG 9R340C Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
IPB90R340C3
13 Typ. capacitances
14 Typ. Coss stored energy
C =f(V DS); V GS=0 V; f =1 MHz
E oss= f(V DS)
0
2
4
6
8
10
12
0
100
200
300
400
500
600
V
DS [V]
Ciss
Coss
Crss
100
101
102
103
104
0
100
200
300
400
500
600
V
DS [V]
Rev. 2.0
page 7
2012-04-16
0
2
4
6
8
10
12
0
100
200
300
400
500
600
V
DS [V]
Ciss
Coss
Crss
100
101
102
103
104
0
100
200
300
400
500
600
V
DS [V]
Rev. 2.0
page 7
2012-04-16


同様の説明 - 9R340C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
IPB60R165CP INFINEON-IPB60R165CP Datasheet
335Kb / 10P
   CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.1 2009-06-05
IPW60R045CP INFINEON-IPW60R045CP Datasheet
355Kb / 10P
   CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.0 2006-06-19
IPI60R199CP INFINEON-IPI60R199CP Datasheet
323Kb / 10P
   CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.0 2006-06-19
IPP60R199CP INFINEON-IPP60R199CP Datasheet
338Kb / 10P
   CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.0 2006-06-19
SPA11N60CFD INFINEON-SPA11N60CFD Datasheet
262Kb / 12P
   CoolMOS Power Transistor
Rev. 1.2 2006-05-15
IPW60R299CP INFINEON-IPW60R299CP Datasheet
353Kb / 10P
   CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.0 2006-04-04
SPA06N60C3 INFINEON-SPA06N60C3 Datasheet
202Kb / 10P
   CoolMOS Power Transistor
Rev. 1.0 2004-04-27
IPD60R385CP INFINEON-IPD60R385CP Datasheet
350Kb / 10P
   CoolMOS Power Transistor
Rev. 2.0 2006-04-04
IPW90R340C3 INFINEON-IPW90R340C3 Datasheet
761Kb / 11P
   CoolMOS Power Transistor
2008-07-29 revision:1.0
IPA60R125CP INFINEON-IPA60R125CP_07 Datasheet
562Kb / 10P
   CoolMos Power Transistor
2007-11-30 revision:2.1
SPA11N60CFD_1012 INFINEON-SPA11N60CFD_1012 Datasheet
560Kb / 12P
   CoolMOS Power Transistor
Rev. 1.4 2010-12-21
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com