データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK3019 データシート(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 2SK3019
部品情報  N-channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SK3019 データシート(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SK3019 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SK3019 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SK3019 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SK3019 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SK3019 Datasheet HTML 5Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Units
Off Characteristics
Drain-Source Breakdown Voltage
VDS
VGS = 0V, ID = 10µA
30
V
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS =30V,VGS = 0V
1
µA
Gate –Source leakage current
IGSS
VGS =
±20V, VDS = 0V
±
2
µA
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = 3V, ID =100µA
0.8
1.5
V
VGS = 4V, ID =10mA
8
Drain-Source On-Resistance
RDS(on)
VGS =2.5V,ID =1mA
13
Forward Transconductance
gFS
VDS =3V, ID = 10mA
20
mS
Dynamic Characteristics
*
Input Capacitance
Ciss
13
pF
Output Capacitance
Coss
9
pF
Reverse Transfer Capacitance
Crss
VDS =5V,VGS =0V,f =1MHz
4
pF
Switching Characteristics
*
Turn-On Delay Time
td(on)
15
ns
Rise Time
tr
35
ns
Turn-Off Delay Time
td(off)
80
ns
Fall Time
tf
VGS =5V, VDD =5V,
ID =10mA, R
g=10Ω, RL=500Ω,
80
ns
* These parameters have no way to verify.
MOSFET ELECTRICAL CHARACTERISTICS
a
T =25
℃ unless otherwise specified
www.cj-elec.com
2
D,Apr,2015


同様の部品番号 - 2SK3019

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SK3019 ROHM-2SK3019 Datasheet
87Kb / 5P
   Small switching (30V, 0.1A)
2SK3019 ROHM-2SK3019 Datasheet
89Kb / 4P
   2.5V Drive Nch MOS FET
2SK3019 ROHM-2SK3019 Datasheet
76Kb / 4P
   2.5V Drive Nch MOS FET
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK3019 KEXIN-2SK3019 Datasheet
1,002Kb / 3P
   N-Channel MOSFET
logo
Rohm
2SK3019 ROHM-2SK3019 Datasheet
78Kb / 4P
   2.5V Drive Nch MOS FET
More results

同様の説明 - 2SK3019

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com