データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SS-5FH-3.15A データシート(PDF) 3 Page - Cooper Bussmann, Inc.

部品番号 SS-5FH-3.15A
部品情報  Subminiature fast-acting fuses
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
ホームページ  http://www.cooperbussmann.com
Logo COOPER - Cooper Bussmann, Inc.

SS-5FH-3.15A データシート(HTML) 3 Page - Cooper Bussmann, Inc.

  SS-5FH-3.15A Datasheet HTML 1Page - Cooper Bussmann, Inc. SS-5FH-3.15A Datasheet HTML 2Page - Cooper Bussmann, Inc. SS-5FH-3.15A Datasheet HTML 3Page - Cooper Bussmann, Inc. SS-5FH-3.15A Datasheet HTML 4Page - Cooper Bussmann, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
www.eaton.com/elx
3
SS-5FH Series
Subminiature, fast-acting fuses
Technical Data 10274
Effective July 2014
Temperature derating curve
Normal operating temperature: 25°C ± 2°C℃
Operating temperature range: -40°C to 85°C with proper correction factor applied
Correction factor chart
Time-current curves


同様の部品番号 - SS-5FH-3.15A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eaton All Rights Reserv...
SS-5FH-3.15A EATON-SS-5FH-3.15A Datasheet
1Mb / 4P
   Subminiature fast-acting fuses
More results

同様の説明 - SS-5FH-3.15A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cooper Bussmann, Inc.
6125FF2-R COOPER-6125FF2-R_15 Datasheet
771Kb / 6P
   Fast-acting subminiature fuses
6125FF COOPER-6125FF Datasheet
536Kb / 2P
   Fast-Acting Subminiature Fuses
logo
Eaton All Rights Reserv...
6125FF EATON-6125FF Datasheet
771Kb / 6P
   Fast-acting subminiature fuses
SS-5FH EATON-SS-5FH Datasheet
1Mb / 4P
   Subminiature fast-acting fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
BKPCB-12-R COOPER-BKPCB-12-R Datasheet
314Kb / 2P
   Subminiature, Radial Leaded, Fast-Acting Fuses
logo
Eaton All Rights Reserv...
PC-TRON EATON-PC-TRON Datasheet
1Mb / 2P
   Subminiature radial leaded fast-acting fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
PCB-3 COOPER-PCB-3 Datasheet
240Kb / 2P
   Subminiature, Radial Leaded, Fast-Acting Fuses
logo
List of Unclassifed Man...
KTU-601 ETC1-KTU-601 Datasheet
664Kb / 4P
   fast-acting fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
PCB-3-R COOPER-PCB-3-R Datasheet
314Kb / 2P
   Subminiature, Radial Leaded, Fast-Acting Fuses PC-Tron Series
PCH-1-1 COOPER-PCH-1-1 Datasheet
315Kb / 2P
   Subminiature, Radial Leaded, Fast-Acting Fuses PC-Tron Series
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com