データシートサーチシステム |
|
74LVC374A データシート(PDF) 7 Page - ON Semiconductor |
|
74LVC374A データシート(HTML) 7 Page - ON Semiconductor |
7 / 10 page 74LVC374A www.onsemi.com 7 WAVEFORM 3 − PULSE WIDTH tR = tF = 2.5 ns (or fast as required) from 10% to 90%; Output requirements: VOL ≤ 0.8 V, VOH ≥ 2.0 V 2.7 V 0 V 2.7 V 0 V 1.5 V 1.5 V tw 1.5 V 1.5 V tw WAVEFORM 2 − OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES tR = tF = 2.5 ns, 10% to 90%; f = 1 MHz; tW = 500 ns 2.7 V 0 V ≈ 0 V OE On tPZH ≈ 3.0 V tPHZ tPZL tPLZ On 1.5V 1.5V 1.5 V VCC VOH - 0.3 V VOL + 0.3 V GND 1.5 V CP CP WAVEFORM 1 − PROPAGATION DELAYS, SETUP AND HOLD TIMES tR = tF = 2.5 ns, 10% to 90%; f = 1 MHz; tW = 500 ns 2.7 V 0 V Dn CP 1.5 V On 2.7 V 0V VOH VOL tPLH, tPHL th ts 1.5 V 1.5 V fmax Symbol VCC 3.3 V ± 0.3 V 2.7 V VCC < 2.7 V Vmi 1.5 V 1.5 V VCC/2 Vmo 1.5 V 1.5 V VCC/2 VHZ VOL + 0.3 V VOL + 0.3 V VOL + 0.15 V VLZ VOH − 0.3 V VOH − 0.3 V VOH − 015 V Figure 3. AC Waveforms |
同様の部品番号 - 74LVC374A_16 |
|
同様の説明 - 74LVC374A_16 |