データシートサーチシステム |
|
BA3308FV-E2 データシート(PDF) 7 Page - Rohm |
|
BA3308FV-E2 データシート(HTML) 7 Page - Rohm |
7 / 13 page Technical Note 7/9 BA3308F,BA3308FV www.rohm.com 2012.06 - Rev.C © 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. ●Measurement circuit ●Application circuit Fig.18 For playback, connect the following NAB time constant circuit between pins 11 and 1 and pins 10 and 7 in place of R5 and R6. INPUT1 INPUT2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ALC 10 μF 100 μF 100 μF 39 Ω 10 μF 330 μF 220 Ω 22 μF VCC=7 3.9k Ω 3.9k Ω 10 μF 10 μF R4 C4 R6 18k Ω C6 OUTPUT2 R8 1M Ω R7 C7 C8 18k Ω R5 C5 OUTPUT1 39 Ω R3 R1 R2 C3 C2 C5 C9 (C10) 0.027 μF R9 (R10) 120k Ω R11 (R12) 4.3k Ω Fig.17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ALC V V V V V V 10k 10 μF 120k 1.2k 33k 0.1 μF SW4A 100 μF SW2A V2 22k 2 1 3 SW6A 30k INPUT1 SW3A 3.9k 3.9k SW3B 30k INPUT2 SW6B SW1B 3 2 1 V2 2.2k SW2B 100 μF 39 Ω SW4B 2 1 0.1 μF 1.2k 120k 10 μF 10k Ω 330 μF 220 Ω SW5 22 μF 1M VCC OUTPUT1 OUTPUT2 2 1 33k V1 V1 39 Ω Fig.17 |
同様の部品番号 - BA3308FV-E2 |
|
同様の説明 - BA3308FV-E2 |