データシートサーチシステム |
|
BD3461FS-E2 データシート(PDF) 3 Page - Rohm |
|
BD3461FS-E2 データシート(HTML) 3 Page - Rohm |
3 / 32 page BD3461FS 3/28 TSZ02201-0C2C0E100360-1-2 © 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 16.Dec.2015 Rev.001 www.rohm.com TSZ22111・15・001 Block Diagram I2C BUS LOGIC 100k 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100k 100k 100k 100k 24 23 1 2 VCC/2 100k 100k 100k BUFFERED GND ISO AMP VCC GND 100k 100k 100k Independent control ■6ch Volume +23dB~-79dB/1dB step,-∞ ★:Advanced switch circuit ■Mixing ATT 0dB~-32dB/8dB step, -32dB~-64dB/16dB step,-∞ +23dB to -79dB / 1dB 0dB to -32dB / 8dB -32dB to -64dB / 16dB |
同様の部品番号 - BD3461FS-E2 |
|
同様の説明 - BD3461FS-E2 |