データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFB20N50K データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRFB20N50K
部品情報  SMPS MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB20N50K データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRFB20N50K Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB20N50K Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB20N50K Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB20N50K Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB20N50K Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB20N50K Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB20N50K Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB20N50K Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRFB20N50K
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
100
5.0V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
BOTTOM 5.0V
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.0
0.1
1.0
10.0
100.0
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VDS = 50V
20µs PULSE WIDTH
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
5.0V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
BOTTOM 5.0V
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
T , Junction Temperature
( C)
J
°
V
=
I
=
GS
D
10V
20A


同様の部品番号 - IRFB20N50K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
IRFB20N50K VISHAY-IRFB20N50K Datasheet
858Kb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 11-Aug-08
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFB20N50K KERSEMI-IRFB20N50K Datasheet
3Mb / 7P
   Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRFB20N50K VISHAY-IRFB20N50K Datasheet
334Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. D, 05-Apr-10
IRFB20N50K VISHAY-IRFB20N50K Datasheet
195Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
IRFB20N50K VISHAY-IRFB20N50K Datasheet
204Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - IRFB20N50K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFPS30N60KPBF IRF-IRFPS30N60KPBF Datasheet
135Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR1N60APBF IRF-IRFR1N60APBF Datasheet
231Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFB9N65APBF IRF-IRFB9N65APBF Datasheet
129Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRLR3715PBF IRF-IRLR3715PBF Datasheet
268Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFR3412PBF IRF-IRFR3412PBF Datasheet
224Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRF7466PBF IRF-IRF7466PBF Datasheet
131Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRF7468PBF IRF-IRF7468PBF Datasheet
126Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFB18N50KPBF IRF-IRFB18N50KPBF Datasheet
173Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFIB8N50K IRF-IRFIB8N50K Datasheet
147Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR420A IRF-IRFR420A Datasheet
114Kb / 10P
   SMPS MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR220N KERSEMI-IRFR220N Datasheet
3Mb / 10P
   SMPS MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com