データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCBG6SP-DBFA-4J5L データシート(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LCBG6SP-DBFA-4J5L
部品情報  white SMT package, colored diffused silicone resin
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCBG6SP-DBFA-4J5L データシート(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCBG6SP-DBFA-4J5L Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCBG6SP-DBFA-4J5L Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCBG6SP-DBFA-4J5L Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCBG6SP-DBFA-4J5L Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCBG6SP-DBFA-4J5L Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCBG6SP-DBFA-4J5L Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCBG6SP-DBFA-4J5L Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCBG6SP-DBFA-4J5L Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCBG6SP-DBFA-4J5L Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
2014-04-03
8
Version 1.0
LCB G6SP
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 5) page 21
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 5) Seite 21
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 140 mA
Radiation Characteristics 5) page 21
Abstrahlcharakteristik 5) Seite 21
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
LCB G6SP
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel
: Vλ
: CoD blue
LCB G6SP
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Irel


同様の部品番号 - LCBG6SP-DBFA-4J5L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LCBG6SP-DBFA-4J5L OSRAM-LCBG6SP-DBFA-4J5L Datasheet
1Mb / 22P
   Custom Tuning
More results

同様の説明 - LCBG6SP-DBFA-4J5L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
GWPSLM31.CM OSRAM-GWPSLM31.CM Datasheet
1Mb / 24P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GWPSLR31.EM OSRAM-GWPSLR31.EM Datasheet
1Mb / 25P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GWSBLMA3.EM OSRAM-GWSBLMA3.EM Datasheet
847Kb / 24P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
LCWJDSH.EC OSRAM-LCWJDSH.EC Datasheet
1Mb / 24P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GWJDSLS1.EC OSRAM-GWJDSLS1.EC Datasheet
375Kb / 25P
   white smt package, colored diffused silicone resin
GD-PSLR31.13 OSRAM-GD-PSLR31.13 Datasheet
1Mb / 21P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GW-JDSMS1.EC OSRAM-GW-JDSMS1.EC Datasheet
1Mb / 25P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GW-JDSMS1.PC OSRAM-GW-JDSMS1.PC Datasheet
1Mb / 23P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GW-JDSTS2.EM OSRAM-GW-JDSTS2.EM Datasheet
3Mb / 26P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
GW-PSLMS1.EC OSRAM-GW-PSLMS1.EC Datasheet
1Mb / 26P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
LCYW5SM-HZJZ-5E-1 OSRAM-LCYW5SM-HZJZ-5E-1 Datasheet
622Kb / 22P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com