データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM2G-4812SH30Z データシート(PDF) 7 Page - AIMTEC

部品番号 AM2G-4812SH30Z
部品情報  2 Watt | DC-DC Converter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIMTEC [AIMTEC]
ホームページ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM2G-4812SH30Z データシート(HTML) 7 Page - AIMTEC

  AM2G-4812SH30Z Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM2G-4812SH30Z Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM2G-4812SH30Z Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM2G-4812SH30Z Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM2G-4812SH30Z Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AM2G-4812SH30Z Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AM2G-4812SH30Z Datasheet HTML 7Page - AIMTEC AM2G-4812SH30Z Datasheet HTML 8Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Series AM2G-Z
2 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11.N
7 of 8
North America only
Typical Efficiency Example Charts
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20%
40%
60%
80%
100%
Loading %
AM2G‐0512Z Efficiency vs. Loading
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20%
40%
60%
80%
100%
Loading %
AM2G‐1212Z Efficiency vs. Loading


同様の部品番号 - AM2G-4812SH30Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM2G-4812SH30Z AIMTEC-AM2G-4812SH30Z Datasheet
613Kb / 7P
   2 Watt | DC-DC Converter
More results

同様の説明 - AM2G-4812SH30Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM2D-RZ AIMTEC-AM2D-RZ_16 Datasheet
407Kb / 6P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-NZ AIMTEC-AM2GW-NZ_16 Datasheet
124Kb / 2P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-Z AIMTEC-AM2GW-Z_16 Datasheet
369Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2L-NZ AIMTEC-AM2L-NZ_16 Datasheet
168Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2S-Z AIMTEC-AM2S-Z_16 Datasheet
551Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2D-RZ AIMTEC-AM2D-RZ Datasheet
263Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2G-Z AIMTEC-AM2G-Z Datasheet
613Kb / 7P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2LP-NZ AIMTEC-AM2LP-NZ Datasheet
103Kb / 3P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2N-NZ AIMTEC-AM2N-NZ Datasheet
235Kb / 3P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GH-Z AIMTEC-AM2GH-Z_13 Datasheet
629Kb / 4P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-Z AIMTEC-AM2GW-Z_13 Datasheet
252Kb / 4P
   2 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com