データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM2G-4818DH30Z データシート(PDF) 5 Page - AIMTEC

部品番号 AM2G-4818DH30Z
部品情報  2 Watt | DC-DC Converter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIMTEC [AIMTEC]
ホームページ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM2G-4818DH30Z データシート(HTML) 5 Page - AIMTEC

  AM2G-4818DH30Z Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM2G-4818DH30Z Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM2G-4818DH30Z Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM2G-4818DH30Z Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM2G-4818DH30Z Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AM2G-4818DH30Z Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AM2G-4818DH30Z Datasheet HTML 7Page - AIMTEC AM2G-4818DH30Z Datasheet HTML 8Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Series AM2G-Z
2 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11.N
5 of 8
North America only
Switching Frequency vs Input Voltage and Load
Pin Out Specification
Dimensions
N.C.: Not Connected
Control ON/OFF pin connection example:
MCU
Vcc-5V
CONVERTER
PIN 3
1N4148
1K
The voltage could be applied trough a limiting resistor and a switching diode. The converter is in a low power mode during
high level phase.
Pin
1000 & 3000VDC
Single
Dual
1
- V Input
- V Input
2
+ V Input
+ V Input
3
On/Off Control
On/Off Control
5
N.C.
N.C.
6
+ V Output
+ V Output
7
- V Output
Common
8
N.C.
- V Output
21.85
(0.85)
17.78
(0.70)
2.54
(0.10)
9.20
(0.36)
PRINTED
FACE
0.50
(0.02)
0.50
(0.02)
0.25
(0.01)
3.50
(0.14)
9.20
(0.38)
11.10
(0.44)
10.67
(0.42)
3.05
(0.12)
0.50
(0.02)


同様の部品番号 - AM2G-4818DH30Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM2G-4818DH30Z AIMTEC-AM2G-4818DH30Z Datasheet
613Kb / 7P
   2 Watt | DC-DC Converter
More results

同様の説明 - AM2G-4818DH30Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM2D-RZ AIMTEC-AM2D-RZ_16 Datasheet
407Kb / 6P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-NZ AIMTEC-AM2GW-NZ_16 Datasheet
124Kb / 2P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-Z AIMTEC-AM2GW-Z_16 Datasheet
369Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2L-NZ AIMTEC-AM2L-NZ_16 Datasheet
168Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2S-Z AIMTEC-AM2S-Z_16 Datasheet
551Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2D-RZ AIMTEC-AM2D-RZ Datasheet
263Kb / 5P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2G-Z AIMTEC-AM2G-Z Datasheet
613Kb / 7P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2LP-NZ AIMTEC-AM2LP-NZ Datasheet
103Kb / 3P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2N-NZ AIMTEC-AM2N-NZ Datasheet
235Kb / 3P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GH-Z AIMTEC-AM2GH-Z_13 Datasheet
629Kb / 4P
   2 Watt | DC-DC Converter
AM2GW-Z AIMTEC-AM2GW-Z_13 Datasheet
252Kb / 4P
   2 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com