データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM40UW-2412SZ データシート(PDF) 3 Page - AIMTEC

部品番号 AM40UW-2412SZ
部品情報  40 Watt | DC-DC Converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIMTEC [AIMTEC]
ホームページ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM40UW-2412SZ データシート(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AM40UW-2412SZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM40UW-2412SZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM40UW-2412SZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM40UW-2412SZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM40UW-2412SZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Series AM40UW-Z
40 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.E
3 of 5
North America only
Pin Out Specifications
Pin
Single
Dual
1
+V Input
+V Input
2
-V Input
-V Input
3
On/Off Control
On/Off Control
4
- Sense
+V Output
5
+ Sense
Common
6
+V Output
Common
7
-V Output
-V Output
8
Trim
Trim
Dimensions
Dimensions with Optional Heatsink
Notes: Add “-K” suffix for ordering, heatsink is affixed with thermally dissipative adhesive tape.
See derating graph for temperature performance. Heatsink material is anodized (black) aluminum, adds weight 22g to total
mass (60g). Thermal impedance of converter is: without heatsink 10 /W and 8.8 /W with heatsink.


同様の部品番号 - AM40UW-2412SZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM40UW-2412SZ AIMTEC-AM40UW-2412SZ Datasheet
497Kb / 5P
   40 Watt | DC-DC Converter
More results

同様の説明 - AM40UW-2412SZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM40U-AZ AIMTEC-AM40U-AZ Datasheet
305Kb / 3P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40E-Z AIMTEC-AM40E-Z_16 Datasheet
533Kb / 7P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40W-NZ AIMTEC-AM40W-NZ Datasheet
143Kb / 3P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40U-AZ AIMTEC-AM40U-AZ_16 Datasheet
205Kb / 4P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40U-AZ AIMTEC-AM40U-AZ_12 Datasheet
407Kb / 3P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40UW-Z AIMTEC-AM40UW-Z Datasheet
497Kb / 5P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40U-AZ AIMTEC-AM40U-AZ_13 Datasheet
294Kb / 3P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40UW-Z AIMTEC-AM40UW-Z_13 Datasheet
481Kb / 5P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40E-Z AIMTEC-AM40E-Z Datasheet
506Kb / 7P
   40 Watt | DC-DC Converter
AM40E-Z AIMTEC-AM40E-Z_13 Datasheet
443Kb / 7P
   40 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com