データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDI322520-121F データシート(PDF) 1 Page - Superworld Electronics

部品番号 SDI322520-121F
部品情報  WIREWOUND CHIP INDUCTORS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUPERWORLD [Superworld Electronics]
ホームページ  http://www.superworld.com.sg
Logo SUPERWORLD - Superworld Electronics

SDI322520-121F データシート(HTML) 1 Page - Superworld Electronics

  SDI322520-121F Datasheet HTML 1Page - Superworld Electronics SDI322520-121F Datasheet HTML 2Page - Superworld Electronics SDI322520-121F Datasheet HTML 3Page - Superworld Electronics SDI322520-121F Datasheet HTML 4Page - Superworld Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
(a)
(c)
(b)
(e)
(d)
1. PART NO. EXPRESSION :
(b) Dimension code
(c) Inductance code : 1R0 = 1.0uH
(a) Series code
2. CONFIGURATION & DIMENSIONS :
SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD
(d) Tolerance code : J = ± 5%, K = ± 10%, M = ± 20%
(e) F : RoHS Compliant
SDI322520 SERIES
WIREWOUND CHIP INDUCTORS
PG. 1
NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.
28.02.2015
S D I 3 2 2 5 2 0 - 1 R 0 M F
4. GENERAL SPECIFICATION :
2
3. SCHEMATIC :
1
AB
3.2± 0.3
2.5± 0.2
A
FH
CE
2.0± 0.3
0.7 Min.
0.7 Min.
2.0 Ref.
IJ
1.5 Ref.
1.0 Ref.
Unit:m/m
F
B
E
J
I
I
PCB Pattern
E
a) Operating temp. : -30° C to +105° C
b) Storage condition (component in its packaging)
i) Temperature : -10 to 40° C
ii) Humidity : 60%


同様の部品番号 - SDI322520-121F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Superworld Electronics
SDI322520-121F SUPERWORLD-SDI322520-121F Datasheet
127Kb / 4P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
More results

同様の説明 - SDI322520-121F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TOKO, Inc
LLQ1608 TOKO-LLQ1608 Datasheet
377Kb / 2P
   Wirewound Chip Inductors
logo
Superworld Electronics
SCI0805HQ SUPERWORLD-SCI0805HQ_15 Datasheet
205Kb / 4P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI0805LP SUPERWORLD-SCI0805LP_15 Datasheet
206Kb / 4P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SDI565047 SUPERWORLD-SDI565047_15 Datasheet
126Kb / 4P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI0402S SUPERWORLD-SCI0402S Datasheet
278Kb / 7P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI0603S SUPERWORLD-SCI0603S Datasheet
279Kb / 7P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SDI321618 SUPERWORLD-SDI321618 Datasheet
304Kb / 7P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI0402S SUPERWORLD-SCI0402S_10 Datasheet
329Kb / 8P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI1008S SUPERWORLD-SCI1008S_10 Datasheet
318Kb / 8P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI0805S SUPERWORLD-SCI0805S_10 Datasheet
331Kb / 8P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI1008LP SUPERWORLD-SCI1008LP_10 Datasheet
301Kb / 7P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com