データシートサーチシステム |
|
CXA1767Q データシート(PDF) 4 Page - Sony Corporation |
|
CXA1767Q データシート(HTML) 4 Page - Sony Corporation |
4 / 21 page – 4 – CXA1646Q/CXA1767Q Pin Description (Pin No. in the parenthesis is for CXA1767Q.) Pin No. 2 (1) 35 (30) LDLC2 LDLC1 5.28k Ω VCT Symbol Sets loudness low cut-off frequency. I/O resistance Pin voltage Equivalent circuit Description Vcc GND 3 (2) 34 (29) LDHC2 LDHC1 7.97k Ω VCT Sets loudness high cut-off frequency. Vcc GND 4 (3) 33 (28) INAO2 INAO1 — VCT Input selector output Vcc GND 5 (4) 32 (27) VRIN2 VRIN1 50k Ω VCT Volume input Vcc GND |
同様の部品番号 - CXA1767Q |
|
同様の説明 - CXA1767Q |