データシートサーチシステム |
|
SA18C データシート(PDF) 2 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd |
|
SA18C データシート(HTML) 2 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd |
2 / 6 page SA5.0A---SA440CA Electrical Characteristics Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.VF = 3.5V at IF = 50A Type Number Reverse Stand-Off Voltage Breakdown Voltage Min. @IT Breakdown Voltage Max. @ IT Test Current Maximum Clamping Voltage @IPP Peak Pulse Current Reverse Leakage @VRMW (Uni) (Bi) VRMW(V) VBR MIN(V) VBR MAX(V) IT (mA) VC(V) IPP(A) IR(uA) SA5.0 SA5.0C 5.0 6.40 7.55 10 9.6 55.4 600.0 SA5.0A SA5.0CA 5.0 6.40 7.25 10 9.2 55.4 600.0 SA6.0 SA6.0C 6.0 6.67 8.45 10 11.4 49.5 600.0 SA6.0A SA6.0CA 6.0 6.67 7.67 10 10.3 49.5 600.0 SA6.5 SA6.5C 6.5 7.22 9.14 10 12.3 45.5 400.0 SA6.5A SA6.5CA 6.5 7.22 8.30 10 11.2 45.5 400.0 SA7.0 SA7.0C 7.0 7.78 9.86 10 13.3 42.5 150.0 SA7.0A SA7.0CA 7.0 7.78 8.95 10 12.0 42.5 150.0 SA7.5 SA7.5C 7.5 8.33 10.67 1.0 14.3 39.5 50.0 SA7.5A SA7.5CA 7.5 8.33 9.58 1.0 12.9 39.5 50.0 SA8.0 SA8.0C 8.0 8.89 11.3 1.0 15.0 37.5 25.0 SA8.0A SA8.0CA 8.0 8.89 10.23 1.0 13.6 37.5 25.0 SA8.5 SA8.5C 8.5 9.44 11.92 1.0 15.9 35.4 10.0 SA8.5A SA8.5CA 8.5 9.44 10.82 1.0 14.4 35.4 10.0 SA9.0 SA9.0C 9.0 10.0 12.6 1.0 16.9 33.1 5.0 SA9.0A SA9.0CA 9.0 10.0 11.5 1.0 15.4 33.1 5.0 SA10 SA10C 10 11.1 14.1 1.0 18.8 30.0 3.0 SA10A SA10CA 10 11.1 12.8 1.0 17.0 30.0 3.0 SA11 SA11C 11 12.2 15.4 1.0 20.1 28.0 3.0 SA11A SA11CA 11 12.2 14.0 1.0 18.2 28.0 3.0 SA12 SA12C 12 13.3 16.9 1.0 22.0 25.6 3.0 SA12A SA12CA 12 13.3 15.3 1.0 19.9 25.6 3.0 SA13 SA13C 13 14.4 18.2 1.0 23.8 23.7 3.0 SA13A SA13CA 13 14.4 16.5 1.0 21.5 23.7 3.0 SA14 SA14C 14 15.6 19.8 1.0 25.8 22.0 3.0 SA14A SA14CA 14 15.6 17.9 1.0 23.2 22.0 3.0 SA15 SA15C 15 16.7 21.1 1.0 26.9 20.9 3.0 SA15A SA15CA 15 16.7 19.2 1.0 24.4 20.9 3.0 SA16 SA16C 16 17.8 22.6 1.0 28.8 19.6 3.0 SA16A SA16CA 16 17.8 20.5 1.0 26.0 19.6 3.0 SA17 SA17C 17 18.9 23.9 1.0 30.5 18.5 3.0 SA17A SA17CA 17 18.9 21.7 1.0 27.6 18.5 3.0 SA18 SA18C 18 20.0 25.3 1.0 32.2 17.5 3.0 SA18A SA18CA 18 20.0 23.3 1.0 29.2 17.5 3.0 SA20 SA20C 20 22.2 28.1 1.0 35.8 15.7 3.0 SA20A SA20CA 20 22.2 25.5 1.0 32.4 15.7 3.0 SA22 SA22C 22 24.4 29.8 1.0 39.4 12.9 3.0 ※ For Bi-directional type having VRWM of 10 Volts and less, the IR limit is double WWW.SEMITECH.CN |
同様の部品番号 - SA18C |
|
同様の説明 - SA18C |