データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMCJ6.5A データシート(PDF) 4 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

部品番号 SMCJ6.5A
部品情報  Low profile package
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEMITECH [Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.semitech.cn
Logo SEMITECH - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

SMCJ6.5A データシート(HTML) 4 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

  SMCJ6.5A Datasheet HTML 1Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMCJ6.5A Datasheet HTML 2Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMCJ6.5A Datasheet HTML 3Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMCJ6.5A Datasheet HTML 4Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMCJ6.5A Datasheet HTML 5Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMCJ6.5A Datasheet HTML 6Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
SMCJ5.0 --- SMCJ440CA
Type Number
Marking
Reverse
Stand-Off
Voltage
Breakdown
Voltage
Min. @IT
Breakdown
Voltage
Max. @ IT
Test
Current
Maximum
Clamping
Voltage
@IPP
Peak
Pulse
Current
Reverse
Leakage
@VRMW
(Uni)
(Bi)
(Uni)
(Bi)
VRMW(V)
VBR MIN(V)
VBR MAX(V)
IT (mA)
VC(V)
IPP(A)
IR(uA)
SMCJ85
SMCJ85C
GGQ
BGQ
85
94.0
119.2
1.0
151
9.9
5.0
SMCJ85A
SMCJ85CA
GGR
BGR
85
94.0
108.2
1.0
137
10.9
5.0
SMCJ90
SMCJ90C
GGS
BGS
90
100
126.5
1.0
160
9.4
5.0
SMCJ90A
SMCJ90CA
GGT
BGT
90
100
115.5
1.0
146
10.3
5.0
SMCJ100
SMCJ100C
GGU
BGU
100
111
141.0
1.0
179
8.4
5.0
SMCJ100A
SMCJ100CA
GGV
BGV
100
111
128.0
1.0
162
9.3
5.0
SMCJ110
SMCJ110C
GGW
BGW
110
122
154.5
1.0
196
7.7
5.0
SMCJ110A
SMCJ110CA
GGX
BGX
110
122
140.5
1.0
177
8.5
5.0
SMCJ120
SMCJ120C
GGY
BGY
120
133
169.0
1.0
214
7.0
5.0
SMCJ120A
SMCJ120CA
GGZ
BGZ
120
133
153.0
1.0
193
7.8
5.0
SMCJ130
SMCJ130C
GHD
BHD
130
144
182.5
1.0
231
6.5
5.0
SMCJ130A
SMCJ130CA
GHE
BHE
130
144
165.5
1.0
209
7.2
5.0
SMCJ150
SMCJ150C
GHF
BHF
150
167
211.5
1.0
268
5.6
5.0
SMCJ150A
SMCJ150CA
GHG
BHG
150
167
192.5
1.0
243
6.2
5.0
SMCJ160
SMCJ160C
GHH
BHH
160
178
226.0
1.0
287
5.2
5.0
SMCJ160A
SMCJ160CA
GHK
BHK
160
178
205.0
1.0
259
5.8
5.0
SMCJ170
SMCJ170C
GHL
BHL
170
189
239.5
1.0
304
4.9
5.0
SMCJ170A
SMCJ170CA
GHM
BHM
170
189
217.5
1.0
275
5.5
5.0
SMCJ180
SMCJ180C
GHN
BHN
180
200
253.8
1.0
321
4.7
5.0
SMCJ180A
SMCJ180CA
GHP
BHP
180
200
230.4
1.0
290
5.2
5.0
SMCJ190
SMCJ190C
GHQ
BHQ
190
211
267.9
1.0
339
4.4
5.0
SMCJ190A
SMCJ190CA
GHR
BHR
190
211
243.2
1.0
306
4.9
5.0
SMCJ200
SMCJ200C
GHW
BHW
200
222
282.0
1.0
356
4.2
5.0
SMCJ200A
SMCJ200CA
GHX
BHX
200
222
256.0
1.0
322
4.7
5.0
SMCJ210
SMCJ210C
GHY
BHY
210
233
296.1
1.0
375
4.0
5.0
SMCJ210A
SMCJ210CA
GHZ
BHZ
210
233
268.8
1.0
339
4.4
5.0
SMCJ220
SMCJ220C
GJD
BJD
220
244
310.2
1.0
392
3.8
5.0
SMCJ220A
SMCJ220CA
GJE
BJE
220
244
281.6
1.0
355
4.2
5.0
SMCJ250
SMCJ250C
GJF
BJF
250
278
342.5
1.0
447
3.4
5.0
SMCJ250A
SMCJ250CA
GJG
BJG
250
278
309.0
1.0
403
3.7
5.0
SMCJ300
SMCJ300C
GJH
BJH
300
333
411.0
1.0
535
2.8
5.0
SMCJ300A
SMCJ300CA
GJK
BJK
300
333
371.0
1.0
484
3.1
5.0
SMCJ350
SMCJ350C
GJL
BJL
350
389
479.5
1.0
624
2.4
5.0
SMCJ350A
SMCJ350CA
GJM
BJM
350
389
432.0
1.0
565
2.7
5.0
SMCJ400
SMCJ400C
GJN
BJN
400
444
548.0
1.0
687
2.2
5.0
SMCJ400A
SMCJ400CA
GJP
BJP
400
444
494.0
1.0
645
2.3
5.0
SMCJ440
SMCJ440C
GJQ
BJQ
440
489
602.8
1.0
786
1.9
5.0
SMCJ440A
SMCJ440CA
GJR
BJR
440
489
543.0
1.0
710
2.1
5.0
For Bi-directional type having VRWM of 10 Volts and less, the IR limit is double
WWW.SEMITECH.CN


同様の部品番号 - SMCJ6.5A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Dc Components
SMCJ6.5A DCCOM-SMCJ6.5A Datasheet
1Mb / 4P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microsemi Corporation
SMCJ6.5A MICROSEMI-SMCJ6.5A Datasheet
205Kb / 4P
   SURFACE MOUNT 1500 Watt Transient Voltage Suppressor
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMCJ6.5A YANGJIE-SMCJ6.5A Datasheet
198Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
HuaXinAn Electronics CO...
SMCJ6.5A HUAXINAN-SMCJ6.5A Datasheet
420Kb / 5P
   1500W Transient Voltage Suppressors
logo
First Components Intern...
SMCJ6.5A FCI-SMCJ6.5A Datasheet
161Kb / 4P
   5.0V to 170V SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
More results

同様の説明 - SMCJ6.5A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MBF8 LUGUANG-MBF8 Datasheet
526Kb / 2P
   Low profile package
logo
Shanghai Semitech Semic...
4.0SMDJ SEMITECH-4.0SMDJ Datasheet
490Kb / 5P
   Low profile package
10KP SEMITECH-10KP Datasheet
483Kb / 4P
   Low profile package
MMF SEMITECH-MMF Datasheet
497Kb / 5P
   Low profile package
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BYG10D LUGUANG-BYG10D Datasheet
1Mb / 4P
   Low profile package
logo
Central Semiconductor C...
PBCBRLD1_1509 CENTRAL-PBCBRLD1_1509 Datasheet
1Mb / 2P
   Low profile package
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MBF6 LUGUANG-MBF6 Datasheet
526Kb / 2P
   Low profile package
logo
Shanghai Semitech Semic...
SMAJ SEMITECH-SMAJ Datasheet
495Kb / 5P
   Low profile package
5KP SEMITECH-5KP Datasheet
508Kb / 4P
   Low profile package
SMBJ SEMITECH-SMBJ Datasheet
492Kb / 5P
   Low profile package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com