データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMAJ18CA データシート(PDF) 6 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

部品番号 SMAJ18CA
部品情報  Excellent clamping capability
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEMITECH [Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.semitech.cn
Logo SEMITECH - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

SMAJ18CA データシート(HTML) 6 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

  SMAJ18CA Datasheet HTML 1Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ18CA Datasheet HTML 2Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ18CA Datasheet HTML 3Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ18CA Datasheet HTML 4Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ18CA Datasheet HTML 5Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ18CA Datasheet HTML 6Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
SMAJ5.0 --- SMAJ440CA
Package Outline Dimensions and Pad Layouts
DO-214AC (SMA)
WW W.SEMITECH.CN


同様の部品番号 - SMAJ18CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bytes
SMAJ18CA BYTES-SMAJ18CA Datasheet
336Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Guangdong Youtai Semico...
SMAJ18CA UMW-SMAJ18CA Datasheet
783Kb / 4P
   5.0V-188V 400W
logo
Diodes Incorporated
SMAJ18CA DIODES-SMAJ18CA Datasheet
118Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMAJ18CA PACELEADER-SMAJ18CA Datasheet
122Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Anova Technologies CO.,...
SMAJ18CA ANOVA-SMAJ18CA Datasheet
348Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

同様の説明 - SMAJ18CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sangdest Microelectroni...
SMAJ SMC-SMAJ Datasheet
426Kb / 7P
   Excellent Clamping Capability
logo
Shanghai Semitech Semic...
AK10 SEMITECH-AK10 Datasheet
101Kb / 2P
   Excellent clamping capability
P6SMB440CA SEMITECH-P6SMB440CA Datasheet
195Kb / 6P
   Excellent clamping capability
logo
Sangdest Microelectroni...
15KPA SMC-15KPA Datasheet
291Kb / 5P
   Excellent Clamping Capability
logo
Micro Commercial Compon...
ESDLC5V0T5 MCC-ESDLC5V0T5 Datasheet
326Kb / 3P
   Excellent clamping capability
logo
Unisonic Technologies
SMCJXXAL-SMC-R UTC-SMCJXXAL-SMC-R Datasheet
207Kb / 4P
   Excellent clamping capability
logo
Sangdest Microelectroni...
SMCJ SMC-SMCJ Datasheet
416Kb / 6P
   Excellent Clamping Capability
logo
Unisonic Technologies
SMDJXXAL-SMC-R UTC-SMDJXXAL-SMC-R Datasheet
202Kb / 4P
   Excellent clamping capability
logo
Shanghai Semitech Semic...
P6SMB SEMITECH-P6SMB Datasheet
479Kb / 5P
   Excellent clamping capability
8KP SEMITECH-8KP Datasheet
484Kb / 4P
   Excellent clamping capability
5KP5.0A SEMITECH-5KP5.0A Datasheet
270Kb / 5P
   Excellent Clamping Capability
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com