データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

SMAJ250C データシート(PDF) 2 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

部品番号. SMAJ250C
部品情報  Excellent clamping capability
ダウンロード  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  SEMITECH [Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.semitech.cn
Logo 

SMAJ250C Datasheet(HTML) 2 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
SMAJ5.0 --- SMAJ440CA
Electrical Specification @ Tamb 25°C
Type Number
Marking
Reverse
Stand-Off
Voltage
Breakdown
Voltage
Min. @IT
Breakdown
Voltage
Max. @ IT
Test
Current
Maximum
Clamping
Voltage
@IPP
Peak
Pulse
Current
Reverse
Leakage
@VRMW
(Uni)
(Bi)
(Uni)
(Bi)
VRMW(V)
VBR MIN(V)
VBR MAX(V)
IT (mA)
VC(V)
IPP(A)
IR(uA)
SMAJ5.0
SMAJ5.0A
SMAJ6.0
SMAJ6.0A
SMAJ5.0C
SMAJ5.0CA
SMAJ6.0C
SMAJ6.0CA
HD
HE
HF
HG
TD
TE
TF
TG
5.0
5.0
6.0
6.0
6.40
6.40
6.67
6.67
7.55
7.25
8.45
7.67
10.0
10.0
10.0
10.0
9.6
9.2
11.4
10.3
41.7
43.5
35.1
38.8
800.0
800.0
800.0
800.0
SMAJ6.5
SMAJ6.5A
SMAJ7.0
SMAJ7.0A
SMAJ6.5C
SMAJ6.5CA
SMAJ7.0C
SMAJ7.0CA
HH
HK
HL
HM
TH
TK
TL
TM
6.5
6.5
7.0
7.0
7.22
7.22
7.78
7.78
9.14
8.30
9.86
8.95
10.0
10.0
10.0
10.0
12.3
11.2
13.3
12.0
32.5
35.7
30.1
33.3
500.0
500.0
200.0
200.0
SMAJ7.5
SMAJ7.5A
SMAJ8.0
SMAJ8.0A
SMAJ7.5C
SMAJ7.5CA
SMAJ8.0C
SMAJ8.0CA
HN
HP
HQ
HR
TN
TP
TQ
TR
7.5
7.5
8.0
8.0
8.33
8.33
8.89
8.89
10.67
9.58
11.3
10.23
1.0
1.0
1.0
1.0
14.3
12.9
15.0
13.6
28.0
31.0
26.7
29.4
100.0
100.0
50.0
50.0
SMAJ8.5
SMAJ8.5A
SMAJ9.0
SMAJ9.0A
SMAJ8.5C
SMAJ8.5CA
SMAJ9.0C
SMAJ9.0CA
HS
HT
HU
HV
TS
TT
TU
TV
8.5
8.5
9.0
9.0
9.44
9.44
10.0
10.0
11.92
10.82
12.6
11.5
1.0
1.0
1.0
1.0
15.9
14.4
16.9
15.4
25.2
27.8
23.7
26.0
20.0
20.0
10.0
10.0
SMAJ10
SMAJ10A
SMAJ11
SMAJ11A
SMAJ10C
SMAJ10CA
SMAJ11C
SMAJ11CA
HW
HX
HY
HZ
TW
TX
TY
TZ
10
10
11
11
11.1
11.1
12.2
12.2
14.1
12.8
15.4
14.0
1.0
1.0
1.0
1.0
18.8
17.0
20.1
18.2
21.3
23.5
19.9
22.0
5.0
5.0
5.0
5.0
SMAJ12
SMAJ12A
SMAJ13
SMAJ13A
SMAJ12C
SMAJ12CA
SMAJ13C
SMAJ13CA
ID
IE
IF
IG
UD
UE
UF
UG
12
12
13
13
13.3
13.3
14.4
14.4
16.9
15.3
18.2
16.5
1.0
1.0
1.0
1.0
22.0
19.9
23.8
21.5
18.2
20.1
16.8
18.6
5.0
5.0
5.0
5.0
SMAJ14
SMAJ14A
SMAJ15
SMAJ15A
SMAJ14C
SMAJ14CA
SMAJ15C
SMAJ15CA
IH
IK
IL
IM
UH
UK
UL
UM
14
14
15
15
15.6
15.6
16.7
16.7
19.8
17.9
21.1
19.2
1.0
1.0
1.0
1.0
25.8
23.2
26.9
24.4
15.5
17.2
14.9
16.4
5.0
5.0
5.0
5.0
SMAJ16
SMAJ16A
SMAJ17
SMAJ17A
SMAJ16C
SMAJ16CA
SMAJ17C
SMAJ17CA
IN
IP
IQ
IR
UN
UP
UQ
UR
16
16
17
17
17.8
17.8
18.9
18.9
22.6
20.5
23.9
21.7
1.0
1.0
1.0
1.0
28.8
26.0
30.5
27.6
13.9
15.4
13.1
14.5
5.0
5.0
5.0
5.0
SMAJ18
SMAJ18A
SMAJ20
SMAJ20A
SMAJ18C
SMAJ18CA
SMAJ20C
SMAJ20CA
IS
IT
IU
IV
US
UT
UU
UV
18
18
20
20
20.0
20.0
22.2
22.2
25.3
23.3
28.1
25.5
1.0
1.0
1.0
1.0
32.2
29.2
35.8
32.4
12.4
13.7
11.2
12.3
5.0
5.0
5.0
5.0
For Bi-directional type having VRWM of 10 Volts and less, the IR limit is double
WW W.SEM ITECH.CN


Html ページ

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn