データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMAJ28A データシート(PDF) 5 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

部品番号 SMAJ28A
部品情報  Low profile package
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEMITECH [Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.semitech.cn
Logo SEMITECH - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

SMAJ28A データシート(HTML) 5 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

  SMAJ28A Datasheet HTML 1Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ28A Datasheet HTML 2Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ28A Datasheet HTML 3Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ28A Datasheet HTML 4Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd SMAJ28A Datasheet HTML 5Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SMAJ Series
Rev. 2.0, 24-Nov.-16
WWW.SEMITECH.CN
Package Outline Dimensions and Pad Layouts
DO-214AC (SMA)
Dim
Millimeters
Inches
Min
Max
Min
Max
A
3.99
4.50
0.157
0.177
B
2.54
2.79
0.100
0.110
C
1.25
1.65
0.049
0.065
D
0.152
0.305
0.006
0.012
E
4.93
5.28
0.194
0.208
F
----
0.203
----
0.008
G
1.98
2.29
0.078
0.090
H
0.76
1.52
0.030
0.060


同様の部品番号 - SMAJ28A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Littelfuse
SMAJ28A LITTELFUSE-SMAJ28A Datasheet
3Mb / 146P
   TVS Diode Products
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMAJ28A YANGJIE-SMAJ28A Datasheet
183Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ28A JGD-SMAJ28A Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Cystech Electonics Corp...
SMAJ28A CYSTEKEC-SMAJ28A Datasheet
1Mb / 9P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMAJ28A LEIDITECH-SMAJ28A Datasheet
1Mb / 7P
   SMAJ Series 400W Transient Voltage Suppressor
Rev : 01.06.2014
More results

同様の説明 - SMAJ28A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MBF8 LUGUANG-MBF8 Datasheet
526Kb / 2P
   Low profile package
logo
Shanghai Semitech Semic...
4.0SMDJ SEMITECH-4.0SMDJ Datasheet
490Kb / 5P
   Low profile package
10KP SEMITECH-10KP Datasheet
483Kb / 4P
   Low profile package
SMCJ440CA SEMITECH-SMCJ440CA Datasheet
245Kb / 6P
   Low profile package
MMF SEMITECH-MMF Datasheet
497Kb / 5P
   Low profile package
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BYG10D LUGUANG-BYG10D Datasheet
1Mb / 4P
   Low profile package
logo
Central Semiconductor C...
PBCBRLD1_1509 CENTRAL-PBCBRLD1_1509 Datasheet
1Mb / 2P
   Low profile package
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MBF6 LUGUANG-MBF6 Datasheet
526Kb / 2P
   Low profile package
logo
Shanghai Semitech Semic...
5KP SEMITECH-5KP Datasheet
508Kb / 4P
   Low profile package
SMBJ SEMITECH-SMBJ Datasheet
492Kb / 5P
   Low profile package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com