データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA1520-0000-000N0YM230H データシート(PDF) 9 Page - Cree, Inc

部品番号 CXA1520-0000-000N0YM230H
部品情報  XLamp LED
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CREE [Cree, Inc]
ホームページ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CXA1520-0000-000N0YM230H データシート(HTML) 9 Page - Cree, Inc

Back Button CXA1520-0000-000N0YM230H Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0YM230H Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0YM230H Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0YM230H Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0YM230H Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0YM230H Datasheet HTML 10Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0YM230H Datasheet HTML 11Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0YM230H Datasheet HTML 12Page - Cree, Inc CXA1520-0000-000N0YM230H Datasheet HTML 13Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
Copyright © 2013-2016 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree®, XLamp® and EasyWhite® are registered trademarks and the Cree logo is a
trademark of Cree, Inc. UL® and the UR logo are registered trademarks of UL LLC.
9
XLamp® CXa1520 LED
PErforMAnCE grouPs - ChroMAtiCity (t
J = 85 °C)
XLamp CXA1520 LEDs are tested for chromaticity and placed into one of the regions defined by the following bounding coordinates.
EasyWhite Color temperatures – 2-step
Code
CCt
x
y
50H
5000 K
0.3429
0.3507
0.3434
0.3571
0.3475
0.3604
0.3469
0.3539
40H
4000 K
0.3784
0.3741
0.3804
0.3818
0.3867
0.3857
0.3844
0.3778
35H
3500 K
0.4030
0.3857
0.4061
0.3941
0.4132
0.3976
0.4099
0.3890
30H
3000 K
0.4291
0.3973
0.4333
0.4062
0.4395
0.4084
0.4351
0.3994
27H
2700 K
0.4528
0.4046
0.4578
0.4138
0.4638
0.4152
0.4586
0.4060
EasyWhite Color temperatures – 3-step Ellipse
bin Code
CCt
Center Point
Major Axis
Minor Axis
rotation Angle
(°)
x
y
a
b
50G
5000 K
0.3447
0.3553
0.00840
0.00312
65.0
40G
4000 K
0.3818
0.3797
0.00939
0.00402
53.7
35G
3500 K
0.4073
0.3917
0.00927
0.00414
54.0
30G
3000 K
0.4338
0.4030
0.00834
0.00408
53.2
27G
2700 K
0.4577
0.4099
0.00834
0.00420
48.5


同様の部品番号 - CXA1520-0000-000N0YM230H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CXA1507 CREE-CXA1507 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA1507 CREE-CXA1507 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA1507-0000-000N00E40E8 CREE-CXA1507-0000-000N00E40E8 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA1507-0000-000N00E40E8 CREE-CXA1507-0000-000N00E40E8 Datasheet
1Mb / 15P
   Cree짰 XLamp짰 CXA1507 LED
CXA1507-0000-000N00E40E8 CREE-CXA1507-0000-000N00E40E8 Datasheet
1Mb / 17P
   LED array expands Crees family of high flux, multi die arrays in a smaller
More results

同様の説明 - CXA1520-0000-000N0YM230H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CXB1512 CREE-CXB1512 Datasheet
2Mb / 20P
   XLamp LED
CXB2530 CREE-CXB2530 Datasheet
2Mb / 15P
   XLamp LED
CXA3590 CREE-CXA3590 Datasheet
2Mb / 23P
   XLamp LED
CXB1507 CREE-CXB1507 Datasheet
2Mb / 19P
   XLamp LED
CXB1816 CREE-CXB1816 Datasheet
2Mb / 15P
   XLamp LED
CXB3050 CREE-CXB3050 Datasheet
2Mb / 13P
   XLamp LED
CXB3070 CREE-CXB3070 Datasheet
2Mb / 13P
   XLamp LED
CXA1304 CREE-CXA1304 Datasheet
3Mb / 30P
   XLamp LED
CXA1510 CREE-CXA1510 Datasheet
2Mb / 27P
   XLamp LED
CXA1816 CREE-CXA1816 Datasheet
2Mb / 17P
   XLamp LED
CXB1304 CREE-CXB1304 Datasheet
3Mb / 22P
   XLamp LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com