データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SAR533P データシート(PDF) 3 Page - Rohm

部品番号 2SAR533P
部品情報  PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SAR533P データシート(HTML) 3 Page - Rohm

  2SAR533P Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR533P Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR533P Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR533P Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR533P Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR533P Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR533P Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR533P Datasheet HTML 8Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
www.rohm.com
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
2SAR533P
lElectrical characteristic curves(Ta = 25°C)
-1
-10
-100
-1000
-10000
-1.5
-1
-0.5
0
Ta=125ºC
75ºC
25ºC
-40ºC
V
CE= -3V
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
-2
-1.5
-1
-0.5
0
-1.0mA
-1.5mA
-2.0mA
-2.5mA
I
B= -0.5mA
-3.0mA
-4.0mA
-5.0mA
10
100
1000
-1
-10
-100
-1000
-10000
V
CE= -3V
Ta=125ºC
75ºC
25ºC
-40ºC
10
100
1000
-1
-10
-100
-1000
-10000
Ta=25ºC
V
CE= -5V
-3V
Fig.1 Ground Emitter Propagation Characteristics
BASE TO EMITTER VOLTAGE : V
BE [V]
Fig.2 Typical Output Characteristics
COLECTOR TO EMITTE VOLTAGE : V
CE [V]
Fig.3 DC Current Gain vs. Collector Current(I)
COLLECTOR CURRENT : I
C [mA]
Fig.4 DC current gain vs. output current (II)
COLLECTOR CURRENT : I
C [mA]
3/6
2014.02 - Rev.C


同様の部品番号 - 2SAR533P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR533P ROHM-2SAR533P Datasheet
380Kb / 8P
   PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR533P ROHM-2SAR533P Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
2SAR533P5 ROHM-2SAR533P5 Datasheet
1Mb / 8P
   Medium Power Transistors(-50V / -3A)
2SAR533PFRA ROHM-2SAR533PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor(-50V / -3A)
2SAR533P ROHM-2SAR533P_09 Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
More results

同様の説明 - 2SAR533P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR533P ROHM-2SAR533P_13 Datasheet
380Kb / 8P
   PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR573D ROHM-2SAR573D Datasheet
809Kb / 7P
   PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SCR533PT100 ROHM-2SCR533PT100 Datasheet
384Kb / 8P
   NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR573D ROHM-2SCR573D Datasheet
800Kb / 7P
   NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR573DFHG ROHM-2SCR573DFHG Datasheet
1Mb / 8P
   NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
20161012 - Rev.004
2SCR573DA08 ROHM-2SCR573DA08 Datasheet
804Kb / 7P
   NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
2SAR542F3TR ROHM-2SAR542F3TR Datasheet
722Kb / 7P
   PNP -3.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR542F3 ROHM-2SAR542F3 Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -3.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR573D3 ROHM-2SAR573D3 Datasheet
1Mb / 11P
   PNP -3.0A -50V Power Transistor
2SAR573D3FRA ROHM-2SAR573D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -3.0A -50V Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com