データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC12002 データシート(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC12002
部品情報  ANALOG MIXER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC12002 データシート(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC12002 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12002 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC12002 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12002 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC12002 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC12002 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC12002 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC12002 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
MC12002
4
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
All Input and output
cables to the scope are
equal lengths of 50-ohm
coaxial cable.
Notes:
Test 1 – Adjust potentiometer for carrier null at fc = 100 kHz.
Test 2 – Connect pins 5 and 6 to Gnd.
Sampling Volt meter
Hewlett Packard
3406A or Equiv.
Tektronix
454 and 568
Oscilloscopes
Hewlett Packard
651A and 3300B
100 kHz to 100 MHz
@ 30 mVpp
Signal A
Input (Pin 2)
Output (Pin12)
Output (Pin 11)
Signal B Input (Pin 8)
Output (Pin 12)
Output (Pin 11)
Figure 4. Carrier Feedthrough Test Circuits
12
11
Outputs
Null
Adjust
VCC
614
5
7
110
VEE
Reg.
Bypass
Local Oscillator
Inputs
2
3
8
9
Mixer
Inputs
1.0
µf
1.0
µf
1.0
µf
0.1
µf
0.1
µf
50
+5.0 V
0.1
µf
133
133


同様の部品番号 - MC12002

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC12002D LANSDALE-MC12002D Datasheet
971Kb / 9P
   Analog Mixer
MC12002D LANSDALE-MC12002D Datasheet
280Kb / 9P
   Analog Mixer
MC12002P LANSDALE-MC12002P Datasheet
971Kb / 9P
   Analog Mixer
MC12002P LANSDALE-MC12002P Datasheet
280Kb / 9P
   Analog Mixer
More results

同様の説明 - MC12002

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12002 LANSDALE-ML12002 Datasheet
971Kb / 9P
   Analog Mixer
ML12002 LANSDALE-ML12002_08 Datasheet
280Kb / 9P
   Analog Mixer
ML12502 LANSDALE-ML12502_08 Datasheet
1Mb / 8P
   Analog Mixer With On?밅hip Regulator For Bias Control
ML12502 LANSDALE-ML12502 Datasheet
1Mb / 8P
   Analog Mixer With On-Chip Regulator For Bias Control
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX2091 MAXIM-MAX2091_V01 Datasheet
6Mb / 29P
   50MHz to 500MHz Analog VGA, 1735MHz to 1935MHz Upconverting Mixer
2015
logo
American Accurate Compo...
JXWBHP-MM93PG-40 AAC-JXWBHP-MM93PG-40 Datasheet
38Kb / 1P
   Mixer
JXWBHP-T-800-900-7 AAC-JXWBHP-T-800-900-7 Datasheet
36Kb / 1P
   Mixer
JXWBHP-T-3000-4000-12 AAC-JXWBHP-T-3000-4000-12 Datasheet
70Kb / 1P
   Mixer
JXWBHP-T-1000-18500 AAC-JXWBHP-T-1000-18500 Datasheet
71Kb / 1P
   Mixer
JXWBHP-T-2200-2300-10 AAC-JXWBHP-T-2200-2300-10 Datasheet
37Kb / 1P
   Mixer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com