データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC817-16LT1G データシート(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

部品番号 BC817-16LT1G
部品情報  General Purpose Transistors
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BC817-16LT1G データシート(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button BC817-16LT1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BC817-16LT1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BC817-16LT1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BC817-16LT1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor BC817-16LT1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor BC817-16LT1G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor BC817-16LT1G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor BC817-16LT1G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor BC817-16LT1G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
BC817−16L, SBC817−16L, BC817−25L, SBC817−25L, BC817−40L, SBC817−40L
www.onsemi.com
9
TYPICAL CHARACTERISTICS − BC817−16L, SBC817−16L, BC817−25L, SBC817−25L, BC817−40L,
SBC817−40L
Figure 24. Safe Operating Area
1
VCE (Vdc)
1
0.1
0.1
0.01
10
100
0.01
0.001
Single Pulse Test @ TA = 25°C
Thermal Limit
100 ms
1 s
10 ms
1 ms


同様の部品番号 - BC817-16LT1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
BC817-16LT1G ONSEMI-BC817-16LT1G Datasheet
58Kb / 4P
   General Purpose Transistors(NPN Silicon)?
June, 2004 ??Rev. 6
BC817-16LT1G ONSEMI-BC817-16LT1G Datasheet
125Kb / 10P
   General Purpose Transistors
October, 2010 ??Rev. 11
BC817-16LT1G ONSEMI-BC817-16LT1G Datasheet
186Kb / 10P
   General Purpose Transistors NPN Silicon Collector ??Emitter Voltage VCEO 45
November, 2011 ??Rev. 11
More results

同様の説明 - BC817-16LT1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
2N4403 ONSEMI-2N4403 Datasheet
106Kb / 7P
   General Purpose Transistors
March, 2007 ??Rev. 3
logo
E-Tech Electronics LTD
BC846ALT1 ETL-BC846ALT1 Datasheet
194Kb / 4P
   General Purpose Transistors
logo
List of Unclassifed Man...
SC2412KLT1 ETC1-SC2412KLT1 Datasheet
151Kb / 3P
   General Purpose Transistors
logo
Motorola, Inc
BCW61BLT1 MOTOROLA-BCW61BLT1 Datasheet
394Kb / 8P
   General Purpose Transistors
logo
ON Semiconductor
MMBT2131T1 ONSEMI-MMBT2131T1_06 Datasheet
66Kb / 4P
   General Purpose Transistors
January, 2006 ??Rev. 4
MMBT2222LT1G ONSEMI-MMBT2222LT1G_09 Datasheet
132Kb / 7P
   General Purpose Transistors
October, 2009 ??Rev. 9
SBC847CWT1G ONSEMI-SBC847CWT1G Datasheet
107Kb / 13P
   General Purpose Transistors
August, 2014 ??Rev. 10
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
2SA812XLT1 WILLAS-2SA812XLT1 Datasheet
351Kb / 5P
   General Purpose Transistors
MMBT3906TT1 WILLAS-MMBT3906TT1 Datasheet
378Kb / 6P
   General Purpose Transistors
BC817-XXLT1 WILLAS-BC817-XXLT1 Datasheet
164Kb / 3P
   General Purpose Transistors
logo
ON Semiconductor
BC846ALT1G ONSEMI-BC846ALT1G_15 Datasheet
116Kb / 13P
   General Purpose Transistors
March, 2015 ??Rev. 14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com