データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HCPL-063N データシート(PDF) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

部品番号 HCPL-063N
部品情報  遙쁂MR ?곲쳵?잞펷10MBd竊?鵝롥뀯?쎼깢?⒲깉?ャ깤?
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
ホームページ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL-063N データシート(HTML) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HCPL-063N Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-063N Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-063N Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-063N Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-063N Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-063N Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-063N Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-063N Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-063N Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
6 − 134
HCPL-261A/061A/061N/063A/063N/261N/263A/263N
OUTPUT V
MONITORING
NODE
O
1.5 V
tPHL
tPLH
IF
INPUT
O
V
OUTPUT
I
= 3.5 mA
F
I
= 1.75 mA
F
+5 V
7
5
6
8
2
3
4
1
PULSE GEN.
Z = 50
t = t = 5 ns
O
f
IF
L
R
RM
CC
V
0.1µF
BYPASS
*CL
*C
IS APPROXIMATELY 15 pF WHICH INCLUDES
PROBE AND STRAY WIRING CAPACITANCE.
L
GND
INPUT
MONITORING
NODE
r
HCPL-261A/261N
90%
90%
10%
10%
trise
tfall
VOH
VOL
図9. 伝達遅延時間測定回路
-60
0
TA – TEMPERATURE – °C
100
1.5
2.0
-20
0.5
20
60
-40
0
40
80
1.0
VCC = 5 V
VO = 0.6 V
RL = 350 Ω
RL = 1 kΩ
RL = 4 kΩ
0
0
IF – PULSE INPUT CURRENT – mA
12
100
120
2
40
68
410
60
80
20
TPLH
RL = 4 kΩ
VCC = 5.0 V
TA = 25 °C
TPLH
RL = 1 kΩ
TPHL
RL = 350
Ω, 1 kΩ, 4 kΩ
TPLH
RL = 350 Ω
-60
0
TA – TEMPERATURE – °C
100
100
120
-20
40
20
60
-40
0
40
80
60
80
20
TPLH
RL = 4 k
TPLH
RL = 1 k
TPLH
RL = 350 k
TPHL
RL = 350 Ω, 1 kΩ, 4 kΩ
VCC = 5.0 V
IF = 3.5 mA
図12.パルス入力電流―伝達遅延時間
-60
0
TA – TEMPERATURE – °C
100
50
60
-20
20
20
60
-40
0
40
80
30
40
10
RL = 1 kΩ
RL = 350 Ω
VCC = 5.0 V
IF = 3.5 mA
RL = 4 kΩ
-60
0
TA – TEMPERATURE – °C
100
140
160
-20
40
20
60
-40
0
40
80
60
120
20
VCC = 5.0 V
IF = 3.5 mA
RL = 4 kΩ
RL = 1 kΩ
RL = 350 Ω, 1 kΩ, 4 kΩ
trise
tfall
RL = 350 Ω
図10.温度―入力スレッショルド電流特性
図11.温度―伝達遅延時間特性
図14.温度―立上がり/立下がり時間特性
図13.温度―パルス幅歪
6章118-160(PDF用)
01.5.24, 4:26 PM
Page 134
Adobe PageMaker 6.0J/PPC


同様の部品番号 - HCPL-063N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-063N HP-HCPL-063N Datasheet
256Kb / 20P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-063N HP-HCPL-063N Datasheet
246Kb / 15P
   High CMR Line Receiver Optocouplers
HCPL-063N HP-HCPL-063N Datasheet
252Kb / 16P
   HCMOS Compatible, High CMR, 10 MBd Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-063N AVAGO-HCPL-063N Datasheet
422Kb / 17P
   HCMOS Compatible, High CMR, 10 MBd Optocouplers
HCPL-063N AVAGO-HCPL-063N Datasheet
398Kb / 17P
   HCMOS Compatible, High CMR, 10 MBd Optocouplers High speed: 10 MBd typical
More results

同様の説明 - HCPL-063N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK2306LVM AKM-AK2306LVM Datasheet
887Kb / 36P
   ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2306VM AKM-AK2306VM Datasheet
893Kb / 36P
   ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2303LVM AKM-AK2303LVM Datasheet
955Kb / 40P
   PBX訝삭즳營?궋?듽꺆?겹꺀?ㅳ꺍?ャ꺖?됬뵪竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
logo
Torex Semiconductor
XC3202B TOREX-XC3202B Datasheet
316Kb / 9P
   鵝롦텋縕삯쎔?쎼깫?쇈꺂 IC竊덄즯麗쀣궩?녈궢
logo
National Instruments Co...
PCHMB150B12 NI-PCHMB150B12_15 Datasheet
202Kb / 3P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB300E6 NI-PCFMB300E6_15 Datasheet
336Kb / 4P
   竊볩폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100E6 NI-PCHMB100E6_15 Datasheet
259Kb / 4P
   竊묕폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100B12 NI-PCHMB100B12_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCHMB100B12A NI-PCHMB100B12A_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB150E6 NI-PCFMB150E6_15 Datasheet
283Kb / 4P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊뽳폁竊먲섬
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com