データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC145740 データシート(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC145740
部品情報  DUAL TONE MULTIPLE FREQUENCY LINE INTERFACE
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145740 データシート(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC145740 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145740 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145740 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145740 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145740 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145740 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145740 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145740 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145740 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
MC145740
MOTOROLA
4
SWITCHING CHARACTERISTICS (VCC = 5 V ± 10%, TA = – 20 to 70°C, See Figure 4)
Parameter
Symbol
Number
Min
Typ
Max
Unit
Pulse Width (H)
EN, SCK
twh
1
50
ns
Pulse Width (L)
EN, SCK
twl
2
50
ns
Clock Cycle
tc
3
100
ns
Input Rise Time
tr
4
2
µs
Input Fall Time
tf
5
2
µs
Recovery Time
EN to SCK
trec
6, 18
50
ns
Setup Time
DATA to SCK
tsu
7
50
ns
R/W Low to DATA
9
100
R/W High to DATA
12
50
Hold Time
SCK to DATA
th
8
50
ns
EN to R/W
10
50
DATA to R/W
14
50
R/W to DATA
15
50
Read Data Delay Time
EN to DATA
td
13
50
ns
SCK to DATA
17
50


同様の部品番号 - MC145740

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC145745 MOTOROLA-MC145745 Datasheet
175Kb / 16P
   V.21/V.23 TELEMETER MODEM
MC145745FW MOTOROLA-MC145745FW Datasheet
175Kb / 16P
   V.21/V.23 TELEMETER MODEM
More results

同様の説明 - MC145740

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC145436 MOTOROLA-MC145436 Datasheet
449Kb / 6P
   DUAL TONE MULTIPLE FREQUENCY RECEIVER
MC145436A MOTOROLA-MC145436A Datasheet
144Kb / 8P
   LOW-POWER DUAL TONE MULTIPLE FREQUENCY RECEIVER
logo
Fujitsu Component Limit...
MB4507A FUJITSU-MB4507A Datasheet
312Kb / 11P
   DUAL TONE MULTI-FREQUENCY OSCILLATOR
logo
TEMIC Semiconductors
U4074B TEMIC-U4074B Datasheet
99Kb / 6P
   Tone Ringer Interface
logo
Silan Microelectronics ...
SC91415CK SILAN-SC91415CK Datasheet
301Kb / 23P
   TONE/PULSE SWITCHABLE DIALER WITH LCD INTERFACE AND DUAL-TONE MELODY
logo
Bel Fuse Inc.
S553-3855-02 BEL-S553-3855-02_1 Datasheet
42Kb / 2P
   HIGH FREQUENCY MAGNETICS T1/CEPT Dual Line Interface Transformers
S553-0013-00 BEL-S553-0013-00_1 Datasheet
45Kb / 2P
   HIGH FREQUENCY MAGNETICS T1/CEPT Dual Line Interface Transformers
logo
ELAN Microelectronics C...
EM91410 EMC-EM91410 Datasheet
175Kb / 24P
   TONE/PULSE SWITCHABLE DIALER WITH LCD INTERFACE AND DUAL-TONE MELODY GENERATOR
EM91403 EMC-EM91403 Datasheet
174Kb / 24P
   TONE/PULSE SWITCHABLE DIALER WITH LCD INTERFACE AND DUAL-TONE MELODY GENERATOR
EM91401 EMC-EM91401 Datasheet
174Kb / 23P
   TONE/PULSE SWITCHABLE DIALER WITH LCD INTERFACE AND DUAL-TONE MELODY GENERATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com