データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8251 データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 AD8251
部品情報  10 MHz, 20 V/關s, G = 1, 2, 4, 8 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8251 データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD8251_16 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8251_16 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8251_16 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8251_16 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8251_16 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8251_16 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8251_16 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8251_16 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8251_16 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
AD8251
Rev. B | Page 7 of 24
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
–IN
DGND
–VS
A0
A1
+IN
REF
+VS
OUT
WR
AD8251
TOP VIEW
(Not to Scale)
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
Figure 5. Pin Configuration
Table 4. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1
−IN
Inverting Input Terminal. True differential input.
2
DGND
Digital Ground.
3
−VS
Negative Supply Terminal.
4
A0
Gain Setting Pin (LSB).
5
A1
Gain Setting Pin (MSB).
6
WR
Write Enable.
7
OUT
Output Terminal.
8
+VS
Positive Supply Terminal.
9
REF
Reference Voltage Terminal.
10
+IN
Noninverting Input Terminal. True differential input.


同様の部品番号 - AD8251_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8251 AD-AD8251_15 Datasheet
637Kb / 24P
   Programmable Gain Instrumentation Amplifier
REV. B
More results

同様の説明 - AD8251_16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8250 AD-AD8250_16 Datasheet
932Kb / 25P
   10 MHz, 20 V/關s, G = 1, 2, 5, 10 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier
AD8250ARMZ-R7 AD-AD8250ARMZ-R7 Datasheet
835Kb / 24P
   10 MHz, 20 V/關s, G = 1, 2, 5, 10 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier
REV. C
AD8253 AD-AD8253_16 Datasheet
527Kb / 25P
   10 MHz, 20 V/關s, G = 1, 10, 100, 1000 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier
AD8253 AD-AD8253_08 Datasheet
584Kb / 24P
   10 MHz, 20 V/關s, G = 1, 10, 100, 1000 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier
REV. 0
AD8251 AD-AD8251_07 Datasheet
640Kb / 24P
   10 MHz, 20 V/關s, G = 1, 2, 4, 8 i CMOS짰 Programmable Gain Instrumentation Amplifier
REV. 0
AD8253 AD-AD8253 Datasheet
217Kb / 10P
   10 MHz, 20 V/關s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS짰 Programmable Gain Instrumentation Amplifier
Rev. prA
AD8251 AD-AD8251 Datasheet
128Kb / 8P
   12MHz 20V/us G=1,2,4,8 Programmable Gain iCMOS Instrumentation Amplifier
Rev.PrB
AD8250 AD-AD8250 Datasheet
125Kb / 8P
   12MHz 20V/us G=1,2,5,10 Programmable Gain iCMOS Instrumentation Amplifier
Rev.PrB
AD625 AD-AD625 Datasheet
463Kb / 15P
   Programmable Gain Instrumentation Amplifier
REV. D
AD8250 AD-AD8250_15 Datasheet
835Kb / 24P
   Programmable Gain Instrumentation Amplifier
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com