データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMG4A データシート(PDF) 1 Page - Rohm

部品番号 FMG4A
部品情報  Emitter common(dual digital transistor)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

FMG4A データシート(HTML) 1 Page - Rohm

  FMG4A Datasheet HTML 1Page - Rohm FMG4A Datasheet HTML 2Page - Rohm FMG4A Datasheet HTML 3Page - Rohm FMG4A Datasheet HTML 4Page - Rohm FMG4A Datasheet HTML 5Page - Rohm FMG4A Datasheet HTML 6Page - Rohm FMG4A Datasheet HTML 7Page - Rohm FMG4A Datasheet HTML 8Page - Rohm FMG4A Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
EMG4 / UMG4N / FMG4A
Emitter common(dual digital transistor)
Datasheet
l
lOutline
Parameter
DTr1 and DTr2
SOT-553
SOT-353
VCEO
50V
 
 
 
 
IC
100mA
R1
10kΩ
EMG4
UMG4N
 
 
(EMT5)
(UMT5)
SOT-25
                     
l
lFeatures
 
 
 
 
1)Two DTC114T chips in a EMT or UMT or
  SMT package.
2)Mounting cost and area can be cut in half.
 
 
 
 
FMG4A
 
(SMT5)
 
                     
l
lInner circuit
EMG4 / UMG4N
FMG4A
l
lApplication
INVERTER, INTERFACE, DRIVER
l
lPackaging specifications
     
     
Part No.
Package
Package
size
Taping
code
Reel size
(mm)
Tape width
(mm)
Basic
ordering
unit.(pcs)
Marking
EMG4
SOT-553
(EMT5)
1616
T2R
180
8
8000
G4
UMG4N
SOT-353
(UMT5)
2021
TR
180
8
3000
G4
FMG4A
SOT-25
(SMT5)
2928
T148
180
8
3000
G4
                                                                                         
www.rohm.com
© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
1/6
20151019 - Rev.002


同様の部品番号 - FMG4A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
FMG4A ROHM-FMG4A Datasheet
48Kb / 3P
   General purpose (dual digital transistors)
FMG4A ROHM-FMG4A Datasheet
424Kb / 7P
   NPN 100mA 50V Complex Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors)
FMG4A ROHM-FMG4A Datasheet
84Kb / 3P
   General purpose (dual digital transistors)
FMG4A ROHM-FMG4A Datasheet
84Kb / 3P
   General purpose (dual digital transistors)
FMG4AT148 ROHM-FMG4AT148 Datasheet
424Kb / 7P
   NPN 100mA 50V Complex Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors)
More results

同様の説明 - FMG4A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
EMG3 ROHM-EMG3 Datasheet
1Mb / 10P
   Emitter common (dual digital transistor)
EMG5 ROHM-EMG5 Datasheet
1Mb / 10P
   Emitter common (dual digital transistor)
EMA4 ROHM-EMA4_15 Datasheet
1Mb / 10P
   Emitter common Dual digital transistor
EMA3 ROHM-EMA3 Datasheet
1Mb / 10P
   Emitter common Dual digital transistor
EMG8 ROHM-EMG8_15 Datasheet
1Mb / 10P
   Emitter common (dual digital transistor)
EMG6 ROHM-EMG6_15 Datasheet
1Mb / 10P
   Emitter common(dual digital transistor)
EMG11 ROHM-EMG11_15 Datasheet
838Kb / 10P
   Emitter common (dual digital transistor)
UMA9N ROHM-UMA9N Datasheet
62Kb / 2P
   Digital transistor (Common Emitter Dual Transistors)
EMA11 ROHM-EMA11 Datasheet
61Kb / 2P
   Emitter common (dual digital transistors)
FMG9A ROHM-FMG9A Datasheet
76Kb / 2P
   Emitter common (dual digital transistors)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com