データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD068AN03L データシート(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD068AN03L
部品情報  N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 35A, 6.8m?
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD068AN03L データシート(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD068AN03L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03L Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03L Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03L Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD068AN03L / FDU068AN03L Rev. B1
PSPICE Thermal Model
REV 23 December 2003
FDD068AN03LT
CTHERM1 TH 6 9e-4
CTHERM2 6 5 1e-3
CTHERM3 5 4 2e-3
CTHERM4 4 3 3e-3
CTHERM5 3 2 7e-3
CTHERM6 2 TL 8e-2
RTHERM1 TH 6 3.0e-2
RTHERM2 6 5 1.0e-1
RTHERM3 5 4 1.8e-1
RTHERM4 4 3 2.8e-1
RTHERM5 3 2 4.5e-1
RTHERM6 2 TL 4.6e-1
SABER Thermal Model
SABER thermal model FDD068AN03LT
template thermal_model th tl
thermal_c th, tl
{
ctherm.ctherm1 th 6 =9e-4
ctherm.ctherm2 6 5 =1e-3
ctherm.ctherm3 5 4 =2e-3
ctherm.ctherm4 4 3 =3e-3
ctherm.ctherm5 3 2 =7e-3
ctherm.ctherm6 2 tl =8e-2
rtherm.rtherm1 th 6 =3.0e-2
rtherm.rtherm2 6 5 =1.0e-1
rtherm.rtherm3 5 4 =1.8e-1
rtherm.rtherm4 4 3 =2.8e-1
rtherm.rtherm5 3 2 =4.5e-1
rtherm.rtherm6 2 tl =4.6e-1
}
RTHERM4
RTHERM6
RTHERM5
RTHERM3
RTHERM2
RTHERM1
CTHERM4
CTHERM6
CTHERM5
CTHERM3
CTHERM2
CTHERM1
tl
2
3
4
5
6
th
JUNCTION
CASE


同様の部品番号 - FDD068AN03L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD068AN03L ISC-FDD068AN03L Datasheet
352Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - FDD068AN03L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS8672S FAIRCHILD-FDMS8672S Datasheet
388Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench SyncFET 30V, 35A, 5mohm
FDD6692 FAIRCHILD-FDD6692 Datasheet
84Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6672A FAIRCHILD-FDS6672A Datasheet
205Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6692 FAIRCHILD-FDS6692 Datasheet
62Kb / 4P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6670AL FAIRCHILD-FDD6670AL Datasheet
149Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6688 FAIRCHILD-FDD6688 Datasheet
120Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS7296N3 FAIRCHILD-FDS7296N3 Datasheet
122Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6672A FAIRCHILD-FDD6672A Datasheet
425Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6676 FAIRCHILD-FDD6676 Datasheet
85Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6672A FAIRCHILD-FDD6672A_01 Datasheet
80Kb / 5P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com