データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD068AN03 データシート(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD068AN03
部品情報  N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 35A, 6.8m?
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD068AN03 データシート(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD068AN03 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDD068AN03 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD068AN03L / FDU068AN03L Rev. B1
PSPICE Electrical Model
.SUBCKT FDD068AN03L 2 1 3 ; rev December 2003
Ca 12 8 2.3e-9
Cb 15 14 2.3e-9
Cin 6 8 2.3e-9
Dbody 7 5 DbodyMOD
Dbreak 5 11 DbreakMOD
Dplcap 10 5 DplcapMOD
Ebreak 11 7 17 18 32.6
Eds 14 8 5 8 1
Egs 13 8 6 8 1
Esg 6 10 6 8 1
Evthres 6 21 19 8 1
Evtemp 20 6 18 22 1
It 8 17 1
Lgate 1 9 4.6e-9
Ldrain 2 5 1.0e-9
Lsource 3 7 1.7e-9
RLgate 1 9 46
RLdrain 2 5 10
RLsource 3 7 17
Mmed 16 6 8 8 MmedMOD
Mstro 16 6 8 8 MstroMOD
Mweak 16 21 8 8 MweakMOD
Rbreak 17 18 RbreakMOD 1
Rdrain 50 16 RdrainMOD 2.2e-3
Rgate 9 20 2.1
RSLC1 5 51 RSLCMOD 1e-6
RSLC2 5 50 1e3
Rsource 8 7 RsourceMOD 2e-3
Rvthres 22 8 RvthresMOD 1
Rvtemp 18 19 RvtempMOD 1
S1a 6 12 13 8 S1AMOD
S1b 13 12 13 8 S1BMOD
S2a 6 15 14 13 S2AMOD
S2b 13 15 14 13 S2BMOD
Vbat 22 19 DC 1
ESLC 51 50 VALUE={(V(5,51)/ABS(V(5,51)))*(PWR(V(5,51)/(1e-6*500),10))}
.MODEL DbodyMOD D (IS=5E-12 IKF=10 N=1.01 RS=2.6e-3 TRS1=8e-4 TRS2=2e-7
+ CJO=8.8e-10 M=0.57 TT=1e-16 XTI=0.9)
.MODEL DbreakMOD D (RS=8e-2 TRS1=1e-3 TRS2=-8.9e-6)
.MODEL DplcapMOD D (CJO=9.4e-10 IS=1e-30 N=10 M=0.4)
.MODEL MmedMOD NMOS (VTO=1.85 KP=10 IS=1e-30 N=10 TOX=1 L=1u W=1u RG=2.1 T_ABS=25)
.MODEL MstroMOD NMOS (VTO=2.34 KP=350 IS=1e-30 N=10 TOX=1 L=1u W=1u T_ABS=25)
.MODEL MweakMOD NMOS (VTO=1.55 KP=0.05 IS=1e-30 N=10 TOX=1 L=1u W=1u RG=21 RS=0.1 T_ABS=25)
.MODEL RbreakMOD RES (TC1=8.3e-4 TC2=-4e-7)
.MODEL RdrainMOD RES (TC1=1e-4 TC2=8e-6)
.MODEL RSLCMOD RES (TC1=9e-4 TC2=1e-6)
.MODEL RsourceMOD RES (TC1=7.5e-3 TC2=1e-6)
.MODEL RvthresMOD RES (TC1=-1.7e-3 TC2=-8.8e-6)
.MODEL RvtempMOD RES (TC1=-2.6e-3 TC2=2e-7)
.MODEL S1AMOD VSWITCH (RON=1e-5 ROFF=0.1 VON=-4 VOFF=-3)
.MODEL S1BMOD VSWITCH (RON=1e-5 ROFF=0.1 VON=-3 VOFF=-4)
.MODEL S2AMOD VSWITCH (RON=1e-5 ROFF=0.1 VON=-2 VOFF=-0.5)
.MODEL S2BMOD VSWITCH (RON=1e-5 ROFF=0.1 VON=-0.5 VOFF=-2)
.ENDS
Note: For further discussion of the PSPICE model, consult A New PSPICE Sub-Circuit for the Power MOSFET Featuring Global
Temperature Options; IEEE Power Electronics Specialist Conference Records, 1991, written by William J. Hepp and C. Frank
Wheatley.
18
22
+
-
6
8
+
-
5
51
19
8
+
-
17
18
6
8
+
-
5
8
+
-
RBREAK
RVTEMP
VBAT
RVTHRES
IT
17
18
19
22
12
13
15
S1A
S1B
S2A
S2B
CA
CB
EGS
EDS
14
8
13
8
14
13
MWEAK
EBREAK
DBODY
RSOURCE
SOURCE
11
7
3
LSOURCE
RLSOURCE
CIN
RDRAIN
EVTHRES
16
21
8
MMED
MSTRO
DRAIN
2
LDRAIN
RLDRAIN
DBREAK
DPLCAP
ESLC
RSLC1
10
5
51
50
RSLC2
1
GATE
RGATE
EVTEMP
9
ESG
LGATE
RLGATE
20
+
-
+
-
+
-
6


同様の部品番号 - FDD068AN03

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD068AN03L ISC-FDD068AN03L Datasheet
352Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - FDD068AN03

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS8672S FAIRCHILD-FDMS8672S Datasheet
388Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench SyncFET 30V, 35A, 5mohm
FDD6692 FAIRCHILD-FDD6692 Datasheet
84Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6672A FAIRCHILD-FDS6672A Datasheet
205Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6692 FAIRCHILD-FDS6692 Datasheet
62Kb / 4P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6670AL FAIRCHILD-FDD6670AL Datasheet
149Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6688 FAIRCHILD-FDD6688 Datasheet
120Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS7296N3 FAIRCHILD-FDS7296N3 Datasheet
122Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6672A FAIRCHILD-FDD6672A Datasheet
425Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6676 FAIRCHILD-FDD6676 Datasheet
85Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6672A FAIRCHILD-FDD6672A_01 Datasheet
80Kb / 5P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com