データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74990101241 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 74990101241
部品情報  LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74990101241 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  74990101241 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74990101241 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74990101241 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Kunde / customer :
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
B Lötpad / soldering spec. :
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
1 : 1
Tx
/ Turns ratio
1 : 1
Rx
-18
-14
-12
-10
D Prüfgeräte / test equipment :
HP4395A
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
Draht / wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
Geeignet für 10/100Base-TX gemäß IEEE 802.3u /
Gehäuse / housing
LED
1,8-2,8 V/ 20mA
Freigabe erteilt / general release:
..................................................................................
Datum / date
LuRa
2014-02-14
...............................................
Mle
2011-04-18
Geprüft / checked
Name
Datum / date
350
1-30MHz @ 100Ω
Testbedingungen /
test conditions
dB
min.
max.
dB
min.
-30
µH
Common Mode
Rejection
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2014-02-14
min.
74990101241
100kHz / 100mV @ 8mA
DC-Bias
1-100MHz
30-45MHz @ 100Ω
100kHz / 100mV
TR
Insertion Loss
Artikelnummer / part number :
C Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
LAN-Übertrager WE-RJ45LAN 10/100BaseT
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
Return Loss
OCL
45-60MHz @ 100Ω
60-80MHz @ 100Ω
Würth Elektronik
..................................................................................
dB
IL
-1,0
CMR
Thermoplastic UL-94V0
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Kunde / customer
RL
-30
..................................................
Rev 01
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
Änderung / modification
Shield
50µ" nickel
over 0.01" cooper alloy
Kontaktmaterial/ contact plating:
100% tin w. nickel underpalting
30µ"gold plating on contact area
1-100MHz
Crosstalk
1-100MHz
Auto MDIX fähig / Auto MDIX capable
UEW/Y 155°C
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +85°C
Compliant with IEEE 802.3u for 10/100Base-TX-Applications
G Eigenschaften / general specifications :
Kontrolliert / approved
Rev 00
Unterschrift / signature
min.
dB
CT
E Testbedingungen / test conditions :
74990101241
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 74990101241

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74990101210 WURTH-74990101210 Datasheet
231Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
74990101212 WURTH-74990101212 Datasheet
371Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN
7499010121A WURTH-7499010121A Datasheet
207Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN
7499010121A WURTH-7499010121A Datasheet
288Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN
2013-04-29 Revision 02
7499010121A WURTH-7499010121A_V01 Datasheet
288Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN
2013-04-29 Revision 02
More results

同様の説明 - 74990101241

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74990100011A WURTH-74990100011A Datasheet
207Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
74990111215A WURTH-74990111215A Datasheet
234Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7499010441 WURTH-7499010441 Datasheet
356Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7499031001A WURTH-7499031001A Datasheet
354Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7498011008 WURTH-7498011008 Datasheet
245Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7499011002A WURTH-7499011002A Datasheet
232Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7499011222A WURTH-7499011222A Datasheet
220Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
74990110030 WURTH-74990110030 Datasheet
201Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7497011611A WURTH-7497011611A Datasheet
401Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
7498010210A WURTH-7498010210A Datasheet
396Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
2014-12-17 Rev 07
7499051002 WURTH-7499051002 Datasheet
250Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com